công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH3205-TL-E bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

MCH3205-TL-E Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện MCH3205-TL-E
tải về  MCH3205-TL-E tải về

kích thước tập tin   409.47 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Bipolar Transistor (-)50V, (-)3A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH3

MCH3205-TL-E Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MCH3205-TL-E Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện MCH3205-TL-E
tải về  MCH3205-TL-E Click to download

kích thước tập tin   409.47 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Bipolar Transistor (-)50V, (-)3A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH3

MCH3205-TL-E bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor

MCH3205-TL-E Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MCH3205-TL-E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MCH3205-TL-E Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MCH3205-TL-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCH3205-TL-E Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MCH3205-TL-E Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MCH3205-TL-E Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor

MCH3205-TL-E Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Adoption of FBET, MBIT processes
• Large current capacity
• Low collector-to-emitter saturation voltage
• High-speed switching
• Ultrasmall package facilitates miniaturization in end products (mounting height : 0.85mm)
• High allowable power dissipation

Applicaitons
• DC / DC converters, relay drivers, lamp drivers, motor drivers, flash




Số phần tương tự - MCH3205-TL-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3205 SANYO-MCH3205 Datasheet
36Kb / 5P
   High-Current Switching Applications
More results


Mô tả tương tự - MCH3205-TL-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MCH3145 ONSEMI-MCH3145 Datasheet
436Kb / 8P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)2A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH3
September, 2013
MCH3109 ONSEMI-MCH3109 Datasheet
408Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)30V, (-)3A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH3
September, 2013
MCH3106 ONSEMI-MCH3106 Datasheet
372Kb / 7P
   Bipolar Transistor -12V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH3
September, 2013
2SA2125 ONSEMI-2SA2125 Datasheet
325Kb / 1P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)3A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single PCP
November, 2013
CPH6123-TL-E ONSEMI-CPH6123-TL-E Datasheet
602Kb / 8P
   Bipolar Transistor (.)50V, (.)3A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single CPH6
September, 2013
2SA2112 ONSEMI-2SA2112 Datasheet
576Kb / 7P
   Bipolar Transistor -50V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single NMP
September, 2013
MCH6123 ONSEMI-MCH6123 Datasheet
510Kb / 6P
   Bipolar Transistor -50V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH6
September, 2013
12A02MH ONSEMI-12A02MH Datasheet
369Kb / 6P
   Bipolar Transistor ??2V, ??A, Low VCE(sat) PNP Single MCPH3
August, 2013
30C02MH ONSEMI-30C02MH Datasheet
369Kb / 6P
   Bipolar Transistor 30V, 0.7A, Low VCE(sat) NPN Single MCPH3
August, 2013
30A02MH ONSEMI-30A02MH Datasheet
369Kb / 6P
   Bipolar Transistor -30V, -0.7A, Low VCE(sat) PNP Single MCPH3
August, 2013
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com