công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AZSR235 bảng dữ liệu (PDF) - ZETTLER Electronics

AZSR235 Datasheet PDF - ZETTLER Electronics
tên linh kiện AZSR235
tải về  AZSR235 tải về

kích thước tập tin   532.53 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ZETTLER [ZETTLER Electronics]
Trang chủ  http://www.zettlerelectronics.com
Logo ZETTLER - ZETTLER Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện 50 A (35 A) POWER RELAY

AZSR235 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AZSR235 Datasheet PDF - ZETTLER Electronics

tên linh kiện AZSR235
tải về  AZSR235 Click to download

kích thước tập tin   532.53 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ZETTLER [ZETTLER Electronics]
Trang chủ  http://www.zettlerelectronics.com
Logo ZETTLER - ZETTLER Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện 50 A (35 A) POWER RELAY

AZSR235 bảng dữ liệu (HTML) - ZETTLER Electronics

AZSR235 Datasheet HTML 1Page - ZETTLER Electronics AZSR235 Datasheet HTML 2Page - ZETTLER Electronics



Số phần tương tự - AZSR235

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
American Zettler, Inc.
AZSR235 AZETTLER-AZSR235 Datasheet
1Mb / 2P
   50A (35A) MINIATURE POWER RELAY
logo
ZETTLER Electronics
AZSR235-1AE-12D ZETTLER-AZSR235-1AE-12D Datasheet
532Kb / 2P
   50 A (35 A) POWER RELAY
logo
American Zettler, Inc.
AZSR235-1AE-12D AZETTLER-AZSR235-1AE-12D Datasheet
1Mb / 2P
   50A (35A) MINIATURE POWER RELAY
logo
ZETTLER Electronics
AZSR235-1AE-18D ZETTLER-AZSR235-1AE-18D Datasheet
532Kb / 2P
   50 A (35 A) POWER RELAY
logo
American Zettler, Inc.
AZSR235-1AE-18D AZETTLER-AZSR235-1AE-18D Datasheet
1Mb / 2P
   50A (35A) MINIATURE POWER RELAY
More results


Mô tả tương tự - AZSR235

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ZETTLER Electronics
AZSR250 ZETTLER-AZSR250 Datasheet
532Kb / 2P
   50 A (35 A) POWER RELAY
logo
Vishay Siliconix
1N1183 VISHAY-1N1183_12 Datasheet
297Kb / 8P
   Power Silicon Rectifier Diodes, 35 A/40 A/60 A
Revision: 25-May-09
VS-1N1190 VISHAY-VS-1N1190 Datasheet
155Kb / 9P
   Power Silicon Rectifier Diodes, 35 A, 40 A, 60 A
Revision: 28-Jan-14
1N1188RA VISHAY-1N1188RA Datasheet
531Kb / 8P
   Power Silicon Rectifier Diodes, 35 A, 40 A, 60 A
Revision: 04-Dec-12
1N1183 VISHAY-1N1183 Datasheet
274Kb / 6P
   Power Silicon Rectifier Diodes, 35 A/40 A/60 A
Revision: 04-Dec-12
1N1190RA VISHAY-1N1190RA Datasheet
531Kb / 8P
   Power Silicon Rectifier Diodes, 35 A, 40 A, 60 A
Revision: 04-Dec-12
logo
TE Connectivity Ltd
F4A TEC-F4A Datasheet
577Kb / 3P
   Power Relay F4 A
logo
Vishay Siliconix
26MB140A VISHAY-26MB140A_12 Datasheet
173Kb / 7P
   Single Phase Bridge (Power Modules), 25 A/35 A
Revision: 17-Jun-08
VS-GBPC3512W VISHAY-VS-GBPC3512W Datasheet
885Kb / 7P
   Single Phase Bridge (Power Modules), 25 A/35 A
Revision: 08-Apr-14
VS-36MB10A VISHAY-VS-36MB10A Datasheet
784Kb / 8P
   Single Phase Bridge (Power Modules), 25 A/35 A
Revision: 10-Jul-13
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com