công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5820 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

1N5820 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện 1N5820_15
tải về  1N5820 tải về

kích thước tập tin   95.97 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Schottky Barrier Plastic Rectifier

1N5820 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1N5820 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện 1N5820_15
tải về  1N5820 Click to download

kích thước tập tin   95.97 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Schottky Barrier Plastic Rectifier

1N5820 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


1N5820 Thông tin chi tiết sản phẩm

• Guardring for overvoltage protection
• Very small conduction losses
• Extremely fast switching
• Low forward voltage drop
• High forward surge capability
• High frequency operation
• Solder dip 275 °C max. 10 s, per JESD 22-B106




Số phần tương tự - 1N5820_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
1N5820 SECOS-1N5820_15 Datasheet
154Kb / 2P
   3.0AMP Schottky Barrier Rectifiers
logo
Leshan Radio Company
1N5820 LRC-1N5820_15 Datasheet
206Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diodes Incorporated
1N5820 DIODES-1N5820_15 Datasheet
56Kb / 3P
   3.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Rugao Dachang Electroni...
1N5820 DACHANG-1N5820_15 Datasheet
119Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
1N5820 VISHAY-1N5820_15 Datasheet
69Kb / 4P
   Schottky Barrier Plastic Rectifier
Revision: 13-Aug-13
More results


Mô tả tương tự - 1N5820_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rugao Dachang Electroni...
20SQ020 DACHANG-20SQ020 Datasheet
117Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB320 DACHANG-SB320 Datasheet
118Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB2150 DACHANG-SB2150 Datasheet
116Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
20SQ020 DACHANG-20SQ020_15 Datasheet
117Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SB220S VISHAY-SB220S_15 Datasheet
79Kb / 5P
   Schottky Barrier Plastic Rectifier
Revision: 20-Jan-14
logo
Rugao Dachang Electroni...
SB120 DACHANG-SB120_15 Datasheet
116Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB220 DACHANG-SB220_15 Datasheet
118Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
1N5817 DACHANG-1N5817_15 Datasheet
118Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SB220S VISHAY-SB220S_V01 Datasheet
75Kb / 4P
   Schottky Barrier Plastic Rectifier
01-Jan-2022
SB220 VISHAY-SB220_V01 Datasheet
74Kb / 5P
   Schottky Barrier Plastic Rectifier
01-Jan-2022
SB340-E3 VISHAY-SB340-E3 Datasheet
76Kb / 4P
   Schottky Barrier Plastic Rectifier
Revision: 13-Aug-13
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com