công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SK1284-Z bảng dữ liệu (PDF) - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SK1284-Z Datasheet PDF - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
tên linh kiện 2SK1284-Z
tải về  2SK1284-Z tải về

kích thước tập tin   1732.47 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel MOSFET

2SK1284-Z Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2SK1284-Z Datasheet PDF - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

tên linh kiện 2SK1284-Z
tải về  2SK1284-Z Click to download

kích thước tập tin   1732.47 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel MOSFET

2SK1284-Z bảng dữ liệu (HTML) - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SK1284-Z Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SK1284-Z Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SK1284-Z Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SK1284-Z Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SK1284-Z Datasheet HTML 5Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SK1284-Z Thông tin chi tiết sản phẩm

N-Channel MOSFET



Features

Lowon-state resistance

  RDS(on) 0.32 .@VGS=10V,ID=2A

  RDS(on) 0.40 @VGS=4V,ID=2A

LowCiss Ciss=500pF TYP.

Built-in G-S Gate Protection Diode




Số phần tương tự - 2SK1284-Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
2SK1284-Z NEC-2SK1284-Z Datasheet
381Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
More results


Mô tả tương tự - 2SK1284-Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
SemiWell Semiconductor
SFP50N06 SEMIWELL-SFP50N06 Datasheet
895Kb / 7P
   N-Channel MOSFET
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com