công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPI5842-H bảng dữ liệu (PDF) - KODENSHI_AUK CORP.

SPI5842-H Datasheet PDF - KODENSHI_AUK CORP.
tên linh kiện SPI5842-H
tải về  SPI5842-H tải về

kích thước tập tin   164.51 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Trang chủ  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.
Giải thích chi tiết về linh kiện Photo Diode

SPI5842-H Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SPI5842-H Datasheet PDF - KODENSHI_AUK CORP.

tên linh kiện SPI5842-H
tải về  SPI5842-H Click to download

kích thước tập tin   164.51 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Trang chủ  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.
Giải thích chi tiết về linh kiện Photo Diode

SPI5842-H bảng dữ liệu (HTML) - KODENSHI_AUK CORP.

SPI5842-H Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. SPI5842-H Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. SPI5842-H Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP. SPI5842-H Datasheet HTML 4Page - KODENSHI_AUK CORP.

SPI5842-H Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Peak sensitivity wavelength matching with infrared LED(λP=940nm)
• 4.8mm × 5.6mm side view package
• Black colored visible light cut-off lens

Application
• Various kinds of remote control systems




Số phần tương tự - SPI5842-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
SPI5842-H AUK-SPI5842-H Datasheet
37Kb / 3P
   Photo Diode
More results


Mô tả tương tự - SPI5842-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Marktech Corporate
MTD7030 MARKTECH-MTD7030 Datasheet
67Kb / 2P
   PHOTO DIODE
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SPI5842 KODENSHI-SPI5842 Datasheet
150Kb / 4P
   Photo Diode
logo
Marktech Corporate
MTD6100PT MARKTECH-MTD6100PT_15 Datasheet
561Kb / 3P
   Photo Diode
logo
Roithner LaserTechnik G...
EPD-365-0-1.4 ROITHNER-EPD-365-0-1.4 Datasheet
212Kb / 2P
   Photo diode
logo
Marktech Corporate
MTD1114M3B MARKTECH-MTD1114M3B_15 Datasheet
551Kb / 3P
   Photo Diode
MTD5010N MARKTECH-MTD5010N_15 Datasheet
640Kb / 3P
   Photo Diode
MTD3010PM MARKTECH-MTD3010PM_2 Datasheet
151Kb / 1P
   Photo Diode
logo
Renesas Technology Corp
NDL5461P RENESAS-NDL5461P Datasheet
193Kb / 10P
   PHOTO DIODE
1994
NDL5481P RENESAS-NDL5481P Datasheet
195Kb / 10P
   PHOTO DIODE
1994
NDL5506P RENESAS-NDL5506P Datasheet
185Kb / 1P
   PHOTO DIODE
1993
NDL5531P RENESAS-NDL5531P Datasheet
203Kb / 10P
   PHOTO DIODE
1996
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com