công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCX56-16 bảng dữ liệu (PDF) - Micro Commercial Components

BCX56-16 Datasheet PDF - Micro Commercial Components
tên linh kiện BCX56-16
tải về  BCX56-16 tải về

kích thước tập tin   217.86 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components
Giải thích chi tiết về linh kiện NPN Plastic-Encapsulate Transistors

BCX56-16 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
BCX56-16 Datasheet PDF - Micro Commercial Components

tên linh kiện BCX56-16
tải về  BCX56-16 Click to download

kích thước tập tin   217.86 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components
Giải thích chi tiết về linh kiện NPN Plastic-Encapsulate Transistors

BCX56-16 bảng dữ liệu (HTML) - Micro Commercial Components

BCX56-16 Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components BCX56-16 Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components

BCX56-16 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features

• Lead Free Finish/RoHS Compliant ("P" Suffix designates RoHS Compliant. See ordering information)

• Power Dissipation: PCM=0.5W (Tamb=25°C)

• Collector Current: ICM=1.0A

• Collector-Base Voltage: V(BR)CBO=100V

• Marking : BCX56=BH, BCX56-10=BK, BCX56-16=BL

• Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating

• Moisure Sensitivity Level 1



 




Số phần tương tự - BCX56-16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BCX56-16 PHILIPS-BCX56-16 Datasheet
42Kb / 8P
   NPN medium power transistors
Rev. 07 - 4 June 2007
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BCX56-16 BILIN-BCX56-16 Datasheet
191Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Siemens Semiconductor G...
BCX56-16 SIEMENS-BCX56-16 Datasheet
146Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors (For AF driver and output stages High collector current)
logo
Micro Commercial Compon...
BCX56-16 MCC-BCX56-16 Datasheet
260Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BCX56-16 INFINEON-BCX56-16 Datasheet
48Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Jul-10-2001
More results


Mô tả tương tự - BCX56-16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bruckewell Technology L...
A42 BWTECH-A42 Datasheet
540Kb / 4P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
S9014 BWTECH-S9014 Datasheet
327Kb / 4P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Micro Commercial Compon...
2SC2712-O MCC-2SC2712-O_13 Datasheet
277Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
2SC2859-O MCC-2SC2859-O Datasheet
364Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
logo
SHIKUES Electronics
2SC4177 SKTECHNOLGY-2SC4177 Datasheet
681Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Micro Commercial Compon...
MMDT2222A MCC-MMDT2222A_13 Datasheet
282Kb / 5P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
MMDT4401 MCC-MMDT4401_13 Datasheet
387Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
PZTA42 MCC-PZTA42 Datasheet
643Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
2SC4672-P MCC-2SC4672-P_13 Datasheet
654Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
2SC1740S-Q MCC-2SC1740S-Q_13 Datasheet
381Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
CXT5551 MCC-CXT5551_14 Datasheet
369Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com