công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMAJ10CA bảng dữ liệu (PDF) - Diodes Incorporated

SMAJ10CA Datasheet PDF - Diodes Incorporated
tên linh kiện SMAJ10CA
tải về  SMAJ10CA tải về

kích thước tập tin   118.39 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện 400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR

SMAJ10CA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SMAJ10CA Datasheet PDF - Diodes Incorporated

tên linh kiện SMAJ10CA
tải về  SMAJ10CA Click to download

kích thước tập tin   118.39 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện 400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR

SMAJ10CA bảng dữ liệu (HTML) - Diodes Incorporated

SMAJ10CA Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated SMAJ10CA Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated SMAJ10CA Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated SMAJ10CA Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated SMAJ10CA Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated

SMAJ10CA Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• 400W Peak Pulse Power Dissipation
• 5.0V - 170V Standoff Voltages
• Glass Passivated Die Construction
• Uni- and Bi-Directional Versions Available
• Excellent Clamping Capability
• Fast Response Time
• Plastic Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0




Số phần tương tự - SMAJ10CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
SMAJ10CA DIODES-SMAJ10CA Datasheet
118Kb / 5P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Bytes
SMAJ10CA BYTES-SMAJ10CA Datasheet
336Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Guangdong Youtai Semico...
SMAJ10CA UMW-SMAJ10CA Datasheet
783Kb / 4P
   5.0V-188V 400W
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SMAJ10CA PACELEADER-SMAJ10CA Datasheet
122Kb / 2P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Anova Technologies CO.,...
SMAJ10CA ANOVA-SMAJ10CA Datasheet
348Kb / 4P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
More results


Mô tả tương tự - SMAJ10CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
SMAJ18A-13 DIODES-SMAJ18A-13 Datasheet
118Kb / 5P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMAJ10A-13 DIODES-SMAJ10A-13 Datasheet
118Kb / 5P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
P4SMAJ5.0ADF DIODES-P4SMAJ5.0ADF Datasheet
426Kb / 6P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMAJ50CA DIODES-SMAJ50CA_1 Datasheet
81Kb / 4P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
DS19005 Rev. 13 - 2
logo
Won-Top Electronics
P4SMAJ WTE-P4SMAJ_06 Datasheet
81Kb / 6P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
TAITRON Components Inco...
SMAJ5 TAITRON-SMAJ5 Datasheet
160Kb / 6P
   400W Surface Mount Transient Voltage Suppressor
logo
Frontier Electronics.
P4SMAJ5.0 FRONTIER-P4SMAJ5.0 Datasheet
135Kb / 4P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Diodes Incorporated
SM2615 DIODES-SM2615 Datasheet
146Kb / 5P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Won-Top Electronics
P4SMAJ180 WTE-P4SMAJ180 Datasheet
69Kb / 5P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Diodes Incorporated
PSMAJ400A DIODES-PSMAJ400A Datasheet
114Kb / 4P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
Rev. 3 - 2 November 2012
SMAJ8.5CA DIODES-SMAJ8.5CA Datasheet
79Kb / 4P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
DS19005 Rev. 10 - 2
More results




Giới thiệu về Diodes Incorporated


Diodes Incorporated là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, sản xuất và cung cấp một loạt các chất bán dẫn tín hiệu rời rạc, tương tự và hỗn hợp và các giải pháp năng lượng hoàn chỉnh.
Công ty được thành lập vào năm 1964 và có trụ sở tại Plano, Texas.
Nó hoạt động trên toàn cầu với các trung tâm bán hàng, hỗ trợ và thiết kế ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.
Diodes Incorporated phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, người tiêu dùng và công nghiệp.
Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm, bao gồm điốt, bộ chỉnh lưu, bóng bán dẫn, bộ điều chỉnh điện áp, MOSFET, trình điều khiển LED và thiết bị bảo vệ, trong số những người khác.
Nhiệm vụ của công ty là cung cấp cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao, trách nhiệm cao và dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Diodes Incorporated cam kết trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý năng lượng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com