công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD5N50FTM bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDD5N50FTM Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện FDD5N50FTM
tải về  FDD5N50FTM tải về

kích thước tập tin   758.53 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel MOSFET, FRFET

FDD5N50FTM Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FDD5N50FTM Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD5N50FTM
tải về  FDD5N50FTM Click to download

kích thước tập tin   758.53 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel MOSFET, FRFET

FDD5N50FTM bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDD5N50FTM Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50FTM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50FTM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50FTM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50FTM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50FTM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50FTM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50FTM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FDD5N50FTM Thông tin chi tiết sản phẩm

Description

These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.

This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pluse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficient switched mode power suppliesand active power factor correction.



Features

• RDS(on) = 1.25Ω ( Typ.)@ VGS = 10V, ID = 1.75A

• Low gate charge ( Typ. 11nC)

• Low Crss ( Typ. 5pF)

• Fast switching

• 100% avalanche tested

• Improved dv/dt capability

• RoHS compliant



 




Số phần tương tự - FDD5N50FTM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD5N50F FAIRCHILD-FDD5N50F Datasheet
641Kb / 8P
   N-Channel MOSFET, FRFET 500V, 3.5A, 1.55廓
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD5N50F ISC-FDD5N50F Datasheet
297Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Mô tả tương tự - FDD5N50FTM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FCH47N60NF FAIRCHILD-FCH47N60NF Datasheet
301Kb / 8P
   N-Channel MOSFET, FRFET
FDP5N50U FAIRCHILD-FDP5N50U Datasheet
230Kb / 10P
   N-Channel MOSFET, FRFET
FCA36N60NF FAIRCHILD-FCA36N60NF Datasheet
269Kb / 8P
   N-Channel MOSFET, FRFET
FDH45N50F FAIRCHILD-FDH45N50F Datasheet
1Mb / 7P
   500V N-Channel MOSFET, FRFET
FCH47N60F FAIRCHILD-FCH47N60F_13 Datasheet
290Kb / 8P
   N-Channel SuperFET FRFET MOSFET
FDH45N50F FAIRCHILD-FDH45N50F_08 Datasheet
1Mb / 7P
   500V N-Channel MOSFET, FRFET
FCA47N60F FAIRCHILD-FCA47N60F Datasheet
196Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET, FRFET
FDH45N50F_0605 FAIRCHILD-FDH45N50F_0605 Datasheet
1Mb / 7P
   500V N-Channel MOSFET, FRFET
FCH76N60NF FAIRCHILD-FCH76N60NF Datasheet
539Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET, FRFET
FCH041N60F FAIRCHILD-FCH041N60F Datasheet
339Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET, FRFET
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com