công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T491D6861010A2 bảng dữ liệu (PDF) - Kemet Corporation

T491D6861010A2 Datasheet PDF - Kemet Corporation
tên linh kiện T491D6861010A2
tải về  T491D6861010A2 tải về

kích thước tập tin   725.88 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện SOLID TANTALUM CHIP CAPACITORS

T491D6861010A2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
T491D6861010A2 Datasheet PDF - Kemet Corporation

tên linh kiện T491D6861010A2
tải về  T491D6861010A2 Click to download

kích thước tập tin   725.88 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện SOLID TANTALUM CHIP CAPACITORS

T491D6861010A2 bảng dữ liệu (HTML) - Kemet Corporation

T491D6861010A2 Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation T491D6861010A2 Datasheet HTML 2Page - Kemet Corporation T491D6861010A2 Datasheet HTML 3Page - Kemet Corporation T491D6861010A2 Datasheet HTML 4Page - Kemet Corporation T491D6861010A2 Datasheet HTML 5Page - Kemet Corporation T491D6861010A2 Datasheet HTML 6Page - Kemet Corporation T491D6861010A2 Datasheet HTML 7Page - Kemet Corporation T491D6861010A2 Datasheet HTML 8Page - Kemet Corporation

T491D6861010A2 Thông tin chi tiết sản phẩm

PRODUCT DESCRIPTION
KEMET’s family of solid tantalum chip capacitors is designed and manufactured with the demanding requirements of surface mount technology in mind.
These devices extend the advantages of solid tantalum technology to today’s surface mount circuit applications. Complementing multilayer ceramic chip convenience with capacitance ratings through 1500 µF, tantalum chip capacitors permit circuitdesigners to take full advantage of the benefits of surface mount technology.

SOLID TANTALUM CHIP CAPACITORS
T491 SERIES - Precision Molded Chip

FEATURES
• Meets or Exceeds EIA Standard 535BAAC
• Taped and Reeled per EIA 481-1
• Symmetrical, Compliant Terminations
• Optional Gold-plated Terminations
• Laser-marked Case
• 100% Surge current test on C, D, E, U, V, X sizes
• Halogen Free Epoxy
• Capacitance: 0.1 μF to 1000 μF
• Tolerance: ±10%, ±20%
• Voltage: 2.5-50 VDC
• Extended Range Values
• Low Profile Case Sizes
• RoHS Compliance & Lead Free Terminations
   (See www.kemet.com for transition information)
• Operating Temperature: -55˚C to +125˚C




Số phần tương tự - T491D6861010A2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
T491D6861004A2 KEMET-T491D6861004A2 Datasheet
2Mb / 24P
   Tantalum Surface Mount Capacitors . Standard Tantalum T491 Series Industrial Grade MnO2
T491D6861004A2 KEMET-T491D6861004A2 Datasheet
725Kb / 8P
   SOLID TANTALUM CHIP CAPACITORS T491 SERIES - Precision Molded Chip
T491D6861004A2 KEMET-T491D6861004A2 Datasheet
2Mb / 24P
   T491 Series Industrial Grade MnO2
T491D6861004A2 KEMET-T491D6861004A2 Datasheet
2Mb / 24P
   Tantalum Surface Mount Capacitors ??Standard Tantalum T491 Industrial Grade MnO2 Series
T491D6861006A2 KEMET-T491D6861006A2 Datasheet
1Mb / 23P
   T491 Industrial Grade MnO2 Series
More results


Mô tả tương tự - T491D6861010A2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
594D VISHAY-594D_17 Datasheet
313Kb / 20P
   Solid Tantalum Chip Capacitors
Revision: 21-Jun-17
logo
Cornell Dubilier Electr...
T491T156K004AS CDE-T491T156K004AS Datasheet
277Kb / 4P
   Solid Tantalum Chip Capacitors
logo
Vishay Siliconix
TM8 VISHAY-TM8_17 Datasheet
423Kb / 18P
   Solid Tantalum Chip Capacitors
Revision: 09-Mar-17
logo
Kemet Corporation
CWR11DB105MBA KEMET-CWR11DB105MBA Datasheet
672Kb / 5P
   SOLID TANTALUM CHIP CAPACITORS
T495 KEMET-T495 Datasheet
726Kb / 8P
   SOLID TANTALUM CHIP CAPACITORS
logo
Vishay Siliconix
597D227X9020R2T VISHAY-597D227X9020R2T Datasheet
827Kb / 20P
   Solid Tantalum Chip Capacitors
Revision: 25-Jun-13
logo
Kemet Corporation
T495D476K010ATE200 KEMET-T495D476K010ATE200 Datasheet
727Kb / 8P
   SOLID TANTALUM CHIP CAPACITORS
T494A105M035AT KEMET-T494A105M035AT Datasheet
751Kb / 7P
   SOLID TANTALUM CHIP CAPACITORS
T498 KEMET-T498 Datasheet
959Kb / 5P
   SOLID TANTALUM CHIP CAPACITORS
T510 KEMET-T510 Datasheet
981Kb / 5P
   SOLID TANTALUM CHIP CAPACITORS
logo
Vishay Siliconix
592D VISHAY-592D_17 Datasheet
335Kb / 25P
   Solid Tantalum Chip Capacitors
Revision: 27-Jun-17
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com