công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MK2745-24 bảng dữ liệu (PDF) - Integrated Circuit Systems

MK2745-24 Datasheet PDF - Integrated Circuit Systems
tên linh kiện MK2745-24
tải về  MK2745-24 tải về

kích thước tập tin   63.11 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  ICST [Integrated Circuit Systems]
Trang chủ  http://www.icst.com
Logo ICST - Integrated Circuit Systems
Giải thích chi tiết về linh kiện DVD/MPEG Clock Source

MK2745-24 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MK2745-24 Datasheet PDF - Integrated Circuit Systems

tên linh kiện MK2745-24
tải về  MK2745-24 Click to download

kích thước tập tin   63.11 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  ICST [Integrated Circuit Systems]
Trang chủ  http://www.icst.com
Logo ICST - Integrated Circuit Systems
Giải thích chi tiết về linh kiện DVD/MPEG Clock Source

MK2745-24 bảng dữ liệu (HTML) - Integrated Circuit Systems


MK2745-24 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description

The MK2745-24 is a low cost, low jitter, high performance clock synthesizer for DVD and other MPEG 2 based applications. Using analog Phase Locked Loop (PLL) techniques, the device accepts

a 27.00 MHz fundamental mode crystal or clock input to produce multiple audio output clocks, a

processor clock, and two 27 MHz clocks. The audio clocks are frequency locked to the 27.00 MHz using our patented zero ppm error techniques, allowing audio and video to track exactly, thereby eliminating the need for large buffer memory.



Features

• Packaged in 16 pin narrow (150 mil) SOIC

• Ideal for AuraVision’s notebook DVD solutions

• Patented zero ppm audio clock error for exact audio clock sampling rates, plus 32x and 256x

clocks of the sampling frequencies

• Selectable audio sampling frequencies support 32, 44.1, 48 and 96 kHz in most DACs

• 27.00 MHz fundamental crystal or clock input

• Selectable processor frequencies

• Two clocks of 27 MHz

• Zero ppm error in all clocks

• 25mA output drive capability at TTL levels

• Advanced, low power, sub-micron CMOS process

• 3.0V to 5.5V operating voltage

• See also the MK2712 for NTSC/PAL clocks




Số phần tương tự - MK2745-24

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
MK2745-24 RENESAS-MK2745-24 Datasheet
337Kb / 8P
   DVD/MPEG CLOCK SOURCE
051310
MK2745-24SILF RENESAS-MK2745-24SILF Datasheet
337Kb / 8P
   DVD/MPEG CLOCK SOURCE
051310
MK2745-24SILFT RENESAS-MK2745-24SILFT Datasheet
337Kb / 8P
   DVD/MPEG CLOCK SOURCE
051310
MK2745-24SLF RENESAS-MK2745-24SLF Datasheet
337Kb / 8P
   DVD/MPEG CLOCK SOURCE
051310
MK2745-24SLFT RENESAS-MK2745-24SLFT Datasheet
337Kb / 8P
   DVD/MPEG CLOCK SOURCE
051310
More results


Mô tả tương tự - MK2745-24

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
MK2745-21SLF IDT-MK2745-21SLF Datasheet
188Kb / 6P
   DVD/MPEG CLOCK SOURCE
logo
Integrated Circuit Syst...
MK2746 ICST-MK2746 Datasheet
136Kb / 5P
   DVD/MPEG CLOCK SOURCE
logo
Renesas Technology Corp
MK2745-21 RENESAS-MK2745-21 Datasheet
343Kb / 7P
   DVD/MPEG CLOCK SOURCE
051310
logo
Integrated Circuit Syst...
MK2745-21 ICST-MK2745-21 Datasheet
60Kb / 4P
   DVD/MPEG Clock Source
logo
Renesas Technology Corp
MK2746 RENESAS-MK2746 Datasheet
350Kb / 7P
   DVD/MPEG CLOCK SOURCE
051310
MK2745-24 RENESAS-MK2745-24 Datasheet
337Kb / 8P
   DVD/MPEG CLOCK SOURCE
051310
MK1413 RENESAS-MK1413 Datasheet
339Kb / 8P
   MPEG AUDIO CLOCK SOURCE
051310
logo
Zoran Corporation
ACTIVA100 ZORAN-ACTIVA100 Datasheet
433Kb / 2P
   MPEG AV Encoder for DVD Recorders
logo
NXP Semiconductors
SAA2500 PHILIPS-SAA2500 Datasheet
199Kb / 47P
   MPEG Audio Source Decoder
September 1994
logo
Integrated Circuit Syst...
MK2731-04C ICST-MK2731-04C Datasheet
59Kb / 4P
   MPEG Audio Clock
More results




Giới thiệu về Integrated Circuit Systems


Hệ thống mạch tích hợp (ICS) là một công ty Mỹ chuyên thiết kế và sản xuất các sản phẩm thời gian và kiểm soát tần số.
Công ty được thành lập vào năm 1980 và có trụ sở tại Norristown, Pennsylvania.
ICS được biết đến với chuyên môn về công nghệ kiểm soát thời gian và tần số và khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy cho các ứng dụng khác nhau như máy tính, viễn thông và tự động hóa công nghiệp.
ICS đã cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm máy phát đồng hồ, bộ đệm đồng hồ, bộ tổng hợp đồng hồ và các sản phẩm thời gian và điều khiển tần số khác.
Năm 2010, ICS đã được IDT (Công nghệ thiết bị tích hợp), nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp bán dẫn tín hiệu hỗn hợp thiết yếu.
Thương hiệu ICS không còn được sử dụng, nhưng công nghệ và sản phẩm của nó tiếp tục là một phần trong danh mục đầu tư của IDT.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com