công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LCX257MTCX bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

74LCX257MTCX Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện 74LCX257MTCX
tải về  74LCX257MTCX tải về

kích thước tập tin   103.66 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer

74LCX257MTCX Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
74LCX257MTCX Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74LCX257MTCX
tải về  74LCX257MTCX Click to download

kích thước tập tin   103.66 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer

74LCX257MTCX bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor

74LCX257MTCX Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74LCX257MTCX Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74LCX257MTCX Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74LCX257MTCX Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74LCX257MTCX Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74LCX257MTCX Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74LCX257MTCX Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74LCX257MTCX Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74LCX257MTCX Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

74LCX257MTCX Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description
The LCX257 is a quad 2-input multiplexer with 3-STATE outputs. Four bits of data from two sources can be selected using a Common Data Select input. The four outputs present the selected data in true (non inverted) form. The outputs may be switched to a high impedance state by placing a logic HIGH on the common Output Enable (OE) input, allowing the outputs to interface directly with bus-oriented systems.
   
Features
■ 5V tolerant inputs and outputs
■ 2.3V–3.6V VCC specifications provided
■ 6.0 ns tPD max (VCC = 3.3V, In → Zn), 10 µA ICC max
■ Power down high impedance inputs and outputs
■ Supports live insertion/withdrawal (Note 1)
■ Implements patented noise/EMI reduction circuitry
■ Latch-up performance exceeds 500 mA
■ ESD performance:
    Human body model > 2000V
    Machine model > 200V
   




Số phần tương tự - 74LCX257MTCX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX257MTC FAIRCHILD-74LCX257MTC Datasheet
100Kb / 9P
   Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer with 5V Tolerant Inputs and Outputs
logo
ON Semiconductor
74LCX257MTC ONSEMI-74LCX257MTC Datasheet
207Kb / 11P
   Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer
Revised September 2000
More results


Mô tả tương tự - 74LCX257MTCX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
74LCX257 ONSEMI-74LCX257 Datasheet
207Kb / 11P
   Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer
Revised September 2000
logo
Fairchild Semiconductor
74LVX157 FAIRCHILD-74LVX157 Datasheet
77Kb / 7P
   Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer
74LVQ157 FAIRCHILD-74LVQ157 Datasheet
79Kb / 6P
   Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer
74LVQ157 FAIRCHILD-74LVQ157_01 Datasheet
66Kb / 6P
   Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer
logo
ON Semiconductor
74LCX157 ONSEMI-74LCX157 Datasheet
342Kb / 12P
   Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer
April 2015 Rev. 1.3
logo
Motorola, Inc
MC74LCX157 MOTOROLA-MC74LCX157 Datasheet
145Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT MULTIPLEXER
MC74LCX158 MOTOROLA-MC74LCX158 Datasheet
115Kb / 4P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT MULTIPLEXER
logo
ON Semiconductor
MC74LCX158 ONSEMI-MC74LCX158_12 Datasheet
159Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input Multiplexer
October, 2012 ??Rev. 7
MC74LCX157 ONSEMI-MC74LCX157 Datasheet
145Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT MULTIPLEXER
1997 REV 1
MC74LCX257 ONSEMI-MC74LCX257 Datasheet
155Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT MULTIPLEXER
1996 REV 0.2
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com