công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQPF13N50C bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF13N50C Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện FQPF13N50C
tải về  FQPF13N50C tải về

kích thước tập tin   1240.76 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 500V N-Channel MOSFET

FQPF13N50C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FQPF13N50C Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQPF13N50C
tải về  FQPF13N50C Click to download

kích thước tập tin   1240.76 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 500V N-Channel MOSFET

FQPF13N50C bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF13N50C Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor

FQPF13N50C Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
This N-Channel enhancement mode power MOSFET is produced using Fairchild Semiconductor®’s proprietary planar stripe and DMOS technology. This advanced MOSFET technology has been especially tailored to reduce on-state resistance, and to provide superior switching performance and high avalanche energy strength. These devices are suitable for switched mode power supplies, active power factor correction (PFC), and electronic lamp ballasts.

Features
• 12.5 A, 500 V, RDS(on) = 430 mΩ (Max) @VGS = 10 V, ID = 6.25 A
• Low Gate Charge (Typ. 45 nC)
• Low Crss (Typ. 25 pF)
• 100% Avalanche Tested




Số phần tương tự - FQPF13N50C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF13N50C FAIRCHILD-FQPF13N50C Datasheet
873Kb / 10P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF13N50C FAIRCHILD-FQPF13N50C Datasheet
682Kb / 15P
   Power Factor Correction Converter Design
FQPF13N50C FAIRCHILD-FQPF13N50C Datasheet
620Kb / 17P
   PFCPWM Combination Controller
FQPF13N50C FAIRCHILD-FQPF13N50C Datasheet
927Kb / 10P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF13N50C FAIRCHILD-FQPF13N50C Datasheet
927Kb / 10P
   500V N-Channel MOSFET
More results


Mô tả tương tự - FQPF13N50C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com