công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NEZ6472-4D bảng dữ liệu (PDF) - NEC

NEZ6472-4D Datasheet PDF - NEC
tên linh kiện NEZ6472-4D
tải về  NEZ6472-4D tải về

kích thước tập tin   108.79 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
Giải thích chi tiết về linh kiện 4W/8W C-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET

NEZ6472-4D Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NEZ6472-4D Datasheet PDF - NEC

tên linh kiện NEZ6472-4D
tải về  NEZ6472-4D Click to download

kích thước tập tin   108.79 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
Giải thích chi tiết về linh kiện 4W/8W C-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET

NEZ6472-4D bảng dữ liệu (HTML) - NEC

Back Button NEZ6472-4D Datasheet HTML 1Page - NEC NEZ6472-4D Datasheet HTML 2Page - NEC NEZ6472-4D Datasheet HTML 3Page - NEC NEZ6472-4D Datasheet HTML 4Page - NEC NEZ6472-4D Datasheet HTML 5Page - NEC NEZ6472-4D Datasheet HTML 6Page - NEC NEZ6472-4D Datasheet HTML 7Page - NEC NEZ6472-4D Datasheet HTML 8Page - NEC NEZ6472-4D Datasheet HTML 9Page - NEC NEZ6472-4D Datasheet HTML 10Page - NEC Next Button 

NEZ6472-4D Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION

The NEZ Series of microwave power GaAs FETs offer high output power, high gain and high efficiency at C-band for microwave and satellite communications. Internal input and output circuits matched to 50 Ω are

designed to provide good flatness of gain and output power in allocated band. To reduce the thermal resistance, the device has a PHS (Plated Heat Sink) structure. NEC’s strigent quality assurance and test procedures guarantee the highest reliability and performance.



FEATURES

• Internally matched to 50 Ω

• High power output

• High linear gain

• High reliability

• Low distortion




Số phần tương tự - NEZ6472-4D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
NEZ6472-4B NEC-NEZ6472-4B Datasheet
240Kb / 6P
   C-BAND POWER GAAS MESFET
NEZ6472-4BD NEC-NEZ6472-4BD Datasheet
240Kb / 6P
   C-BAND POWER GAAS MESFET
More results


Mô tả tương tự - NEZ6472-4D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
NE85002 NEC-NE85002 Datasheet
48Kb / 8P
   2 W C-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NEZ3642-15D NEC-NEZ3642-15D Datasheet
69Kb / 12P
   15 W C-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NE85001 NEC-NE85001 Datasheet
41Kb / 6P
   1 W C-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NES1821B-30 NEC-NES1821B-30 Datasheet
46Kb / 8P
   30W L-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NES2527B-30 NEC-NES2527B-30 Datasheet
37Kb / 4P
   30 W S-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
logo
Renesas Technology Corp
NES2427P-140 RENESAS-NES2427P-140 Datasheet
187Kb / 10P
   N-CHANNEL GaAs MES FET 140 W S-BAND PUSH-PULL POWER GaAs MES FET
2001
NES2427P-45 RENESAS-NES2427P-45 Datasheet
182Kb / 10P
   N-CHANNEL GaAs MES FET 45 W S-BAND PUSH-PULL POWER GaAs MES FET
2000
logo
NEC
NE6500496 NEC-NE6500496 Datasheet
37Kb / 6P
   4 W L, S-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NE6501077 NEC-NE6501077 Datasheet
37Kb / 6P
   10 W L, S-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
logo
Renesas Technology Corp
NES1720P-140 RENESAS-NES1720P-140 Datasheet
182Kb / 10P
   N-CHANNEL GaAs MES FET
2001
More results




Giới thiệu về NEC


NEC Corporation là một công ty điện tử và công nghệ thông tin đa quốc gia Nhật Bản. Công ty được thành lập vào năm 1899 và có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản. NEC cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ bao gồm công nghệ thông tin, viễn thông và điện tử. Danh mục đầu tư của nó bao gồm phần cứng máy tính, phần mềm và dịch vụ, giải pháp mạng, giải pháp hiển thị và máy chủ doanh nghiệp và giải pháp lưu trữ.

NEC được biết đến với chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao và sáng tạo. Công ty có các hoạt động và cơ sở ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới và có sự hiện diện mạnh mẽ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. NEC làm việc chặt chẽ với khách hàng của mình để cung cấp các giải pháp tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu cụ thể của họ.

Ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi, NEC còn hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, và tham gia vào các dự án khác nhau liên quan đến các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, mạng 5G và Internet vạn vật (IoT). NEC cam kết cung cấp các giải pháp bền vững hỗ trợ sự phát triển của xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người trên khắp thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com