công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
FQD1N80TF bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor |
FQD1N80TF Datasheet (PDF) |
tải về bảng dữ liệu |
tên linh kiện | FQD1N80TF |
tải về | FQD1N80TF Click to download |
kích thước tập tin | 760.79 Kbytes |
Page | 9 Pages |
nhà sản xuất | FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor] |
Trang chủ | http://www.fairchildsemi.com |
Logo | |
Giải thích chi tiết về linh kiện | N-Channel QFET MOSFET 800 V, 1.0 A, 20 |
FQD1N80TF bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor |
FQD1N80TF Thông tin chi tiết sản phẩm |
|
Số phần tương tự - FQD1N80TF |
|
Mô tả tương tự - FQD1N80TF |
|
Giới thiệu về Fairchild Semiconductor |
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |