công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GAL22V10D-7LJI bảng dữ liệu (PDF) - Lattice Semiconductor

GAL22V10D-7LJI Datasheet PDF - Lattice Semiconductor
tên linh kiện GAL22V10D-7LJI
tải về  GAL22V10D-7LJI tải về

kích thước tập tin   718.73 Kbytes
Page   23 Pages
nhà sản xuất  LATTICE [Lattice Semiconductor]
Trang chủ  http://www.latticesemi.com
Logo LATTICE - Lattice Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện GAL 22V10 Device Datasheet

GAL22V10D-7LJI Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
GAL22V10D-7LJI Datasheet PDF - Lattice Semiconductor

tên linh kiện GAL22V10D-7LJI
tải về  GAL22V10D-7LJI Click to download

kích thước tập tin   718.73 Kbytes
Page   23 Pages
nhà sản xuất  LATTICE [Lattice Semiconductor]
Trang chủ  http://www.latticesemi.com
Logo LATTICE - Lattice Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện GAL 22V10 Device Datasheet

GAL22V10D-7LJI bảng dữ liệu (HTML) - Lattice Semiconductor

Back Button GAL22V10D-7LJI Datasheet HTML 1Page - Lattice Semiconductor GAL22V10D-7LJI Datasheet HTML 2Page - Lattice Semiconductor GAL22V10D-7LJI Datasheet HTML 3Page - Lattice Semiconductor GAL22V10D-7LJI Datasheet HTML 4Page - Lattice Semiconductor GAL22V10D-7LJI Datasheet HTML 5Page - Lattice Semiconductor GAL22V10D-7LJI Datasheet HTML 6Page - Lattice Semiconductor GAL22V10D-7LJI Datasheet HTML 7Page - Lattice Semiconductor GAL22V10D-7LJI Datasheet HTML 8Page - Lattice Semiconductor GAL22V10D-7LJI Datasheet HTML 9Page - Lattice Semiconductor GAL22V10D-7LJI Datasheet HTML 10Page - Lattice Semiconductor Next Button 

GAL22V10D-7LJI Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The GAL22V10, at 4ns maximum propagation delay time, combines a high performance CMOS process with Electrically Erasable (E2) floating gate technology to provide the highest performance available of any 22V10 device on the market. CMOS circuitry allows the GAL22V10 to consume much less power when compared to bipolar 22V10 devices. E2 technology offers high speed (<100ms) erase times, providing the ability to reprogram or reconfigure the device quickly and efficiently.

Features
• HIGH PERFORMANCE E2CMOS® TECHNOLOGY
    — 4 ns Maximum Propagation Delay
    — Fmax = 250 MHz
    — 3.5 ns Maximum from Clock Input to Data Output
    — UltraMOS® Advanced CMOS Technology
• ACTIVE PULL-UPS ON ALL PINS
• COMPATIBLE WITH STANDARD 22V10 DEVICES
    — Fully Function/Fuse-Map/Parametric Compatible with Bipolar and UVCMOS 22V10 Devices
• 50% to 75% REDUCTION IN POWER VERSUS BIPOLAR
    — 90mA Typical Icc on Low Power Device
    — 45mA Typical Icc on Quarter Power Device
• E2 CELL TECHNOLOGY
    — Reconfigurable Logic
    — Reprogrammable Cells
    — 100% Tested/100% Yields
    — High Speed Electrical Erasure (<100ms)
    — 20 Year Data Retention
• TEN OUTPUT LOGIC MACROCELLS
    — Maximum Flexibility for Complex Logic Designs
• PRELOAD AND POWER-ON RESET OF REGISTERS
    — 100% Functional Testability
• APPLICATIONS INCLUDE:
    — DMA Control
    — State Machine Control
    — High Speed Graphics Processing
    — Standard Logic Speed Upgrade
• ELECTRONIC SIGNATURE FOR IDENTIFICATION




Số phần tương tự - GAL22V10D-7LJI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Lattice Semiconductor
GAL22V10D-7LJI LATTICE-GAL22V10D-7LJI Datasheet
386Kb / 29P
   High Performance E2CMOS PLD Generic Array Logic
GAL22V10D-7LJI LATTICE-GAL22V10D-7LJI Datasheet
718Kb / 23P
   Product Change Notifications (PCNs) have been issued to discontinue all devices in this data sheet.
GAL22V10D-7LJI LATTICE-GAL22V10D-7LJI Datasheet
718Kb / 23P
   All Devices Discontinued
GAL22V10D-7LJI LATTICE-GAL22V10D-7LJI Datasheet
718Kb / 23P
   All Devices Discontinued
More results


Mô tả tương tự - GAL22V10D-7LJI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Lattice Semiconductor
ISPGDX2VBC LATTICE-ISPGDX2VBC Datasheet
899Kb / 75P
   ispGDX2??Device Datasheet
logo
Altera Corporation
EP4CGX75CF23C8N ALTERA-EP4CGX75CF23C8N Datasheet
704Kb / 42P
   Cyclone IV Device Datasheet
EP3C5E144I7 ALTERA-EP3C5E144I7 Datasheet
849Kb / 34P
   Cyclone III Device Datasheet
EP3C40F780C6N ALTERA-EP3C40F780C6N Datasheet
848Kb / 34P
   Cyclone III Device Datasheet
EP4CE15F17C8N ALTERA-EP4CE15F17C8N Datasheet
710Kb / 42P
   Cyclone IV Device Datasheet
EP4CE10F17C7N ALTERA-EP4CE10F17C7N Datasheet
678Kb / 42P
   Cyclone IV Device Datasheet
logo
Intel Corporation
CV-51002 INTEL-CV-51002 Datasheet
945Kb / 93P
   Cyclone V Device Datasheet
logo
Altera Corporation
5CEBA5F23C7N ALTERA-5CEBA5F23C7N Datasheet
1Mb / 58P
   Cyclone V Device Datasheet
EP4CGX30CF23C8N ALTERA-EP4CGX30CF23C8N Datasheet
678Kb / 42P
   Cyclone IV Device Datasheet
EP4CE10F17C8N ALTERA-EP4CE10F17C8N Datasheet
697Kb / 42P
   Cyclone IV Device Datasheet
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com