công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N6020 bảng dữ liệu (PDF) - Microsemi Corporation

1N6020 Datasheet PDF - Microsemi Corporation
tên linh kiện 1N6020
tải về  1N6020 tải về

kích thước tập tin   235.26 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện Axial-Leaded 500 mW Zener Diodes

1N6020 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1N6020 Datasheet PDF - Microsemi Corporation

tên linh kiện 1N6020
tải về  1N6020 Click to download

kích thước tập tin   235.26 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện Axial-Leaded 500 mW Zener Diodes

1N6020 bảng dữ liệu (HTML) - Microsemi Corporation

1N6020 Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation 1N6020 Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation 1N6020 Datasheet HTML 3Page - Microsemi Corporation

1N6020 Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The popular 1N5985 thru 1N6031 series of 0.5 watt Zener Voltage Regulators provides a selection from 2.4 to 200 volts in standard 5% or 10% tolerances as well as tighter tolerances identified by different suffix letters on the part number. These glass axial-leaded DO-35 Zeners are also available in various military screening levels by adding a prefix identifier as described in the Features section. Microsemi also offers numerous other Zener products to meet higher and lower power applications.

FEATURES
• JEDEC registered 1N5985 to 1N6031
• Similar to operating current conditions of the BZX55 Pro Electron series of Zener products in Europe
• Internal bonds optionally available with “-1” suffix
• Options for screening in accordance with MIL-PRF-19500 for JAN, JANTX, JANTXV, and JANS are available by adding MQ, MX, MV, or MSP prefixes respectively to part numbers with “-1” suffix.
• Surface mount equivalents available as MLL5985 to MLL6031 in the DO-213AA MELF style package including “-1” suffix options (consult factory for others)
• DO-7 glass body axial-leaded Zener equivalents are also available

APPLICATIONS / BENEFITS
• Regulates voltage over a broad operating current and temperature range
• Extensive selection from 2.4 to 200 V
• Standard voltage tolerances are plus/minus 5% with B suffix, 10 % with A suffix identification
• Tight tolerances available in plus or minus 2% or 1% with C or D suffix respectively
• Flexible axial-lead mounting terminals
• Nonsensitive to ESD (MIL-STD-750 Method 1020)
• Minimal capacitance (see Figure 2)
• Inherently radiation hard as described in Microsemi MicroNote 050




Số phần tương tự - 1N6020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
1N6020 MICROSEMI-1N6020 Datasheet
110Kb / 3P
   SILICON 500 mW ZENER DIODES
1N6020 MICROSEMI-1N6020 Datasheet
225Kb / 3P
   Axial-Leaded 500 mW Zener Diodes
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N6020 NJSEMI-1N6020 Datasheet
154Kb / 1P
   500 MILLIWATT GLASS ZENER DIODES
logo
Digitron Semiconductors
1N6020 DIGITRON-1N6020 Datasheet
142Kb / 2P
   500mW ZENER DIODES
logo
Microsemi Corporation
1N6020A MICROSEMI-1N6020A Datasheet
225Kb / 3P
   Axial-Leaded 500 mW Zener Diodes
More results


Mô tả tương tự - 1N6020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
1N6016A MICROSEMI-1N6016A Datasheet
225Kb / 3P
   Axial-Leaded 500 mW Zener Diodes
1N5728B MICROSEMI-1N5728B_V01 Datasheet
319Kb / 3P
   Axial-Leaded 500 mW Zener Diodes
11-03-2003 REV A
1N5248C MICROSEMI-1N5248C Datasheet
199Kb / 3P
   500 mW GLASS AXIAL-LEAD ZENER DIODES
logo
Compensated Deuices Inc...
1N6309US CDI-DIODE-1N6309US Datasheet
108Kb / 2P
   500 mW ZENER DIODES
1N6309 CDI-DIODE-1N6309 Datasheet
111Kb / 2P
   500 mW ZENER DIODES
logo
Microsemi Corporation
1N957B-1 MICROSEMI-1N957B-1 Datasheet
92Kb / 2P
   SILICON 500 mW ZENER DIODES
1N992B MICROSEMI-1N992B Datasheet
221Kb / 3P
   Silicon 500 mW Zener Diodes
1N5221-1 MICROSEMI-1N5221-1 Datasheet
102Kb / 3P
   SILICON 500 mW ZENER DIODES
logo
Digitron Semiconductors
1N6309 DIGITRON-1N6309 Datasheet
268Kb / 3P
   500 mW GLASS ZENER DIODES
logo
Microsemi Corporation
1N6309 MICROSEMI-1N6309 Datasheet
96Kb / 2P
   500 mW GLASS ZENER DIODES
More results




Giới thiệu về Microsemi Corporation


Tập đoàn Microsemi là một công ty Mỹ chuyên thiết kế và sản xuất các giải pháp bán dẫn và hệ thống.
Công ty được thành lập vào năm 1960 và có trụ sở tại Aliso Viejo, California.
Microsemi cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm các mạch tích hợp tương tự và tín hiệu hỗn hợp, mảng cổng lập trình trường (FPGA), các sản phẩm quản lý và kiểm soát năng lượng và các giải pháp bán dẫn khác.
Các sản phẩm của công ty đã được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như quốc phòng và an ninh, hàng không vũ trụ và hàng không, công nghiệp và truyền thông.
Microsemi được biết đến với chuyên môn về công nghệ bán dẫn và khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy cho khách hàng của mình.
Vào năm 2018, Microsemi đã được Microchip Technology, nhà cung cấp hàng đầu của vi điều khiển, tín hiệu hỗn hợp, analog và bảo mật.
Thương hiệu Microsemi không còn được sử dụng, nhưng công nghệ và sản phẩm của nó tiếp tục là một phần của danh mục đầu tư của Microchip.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com