công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMAJ220A bảng dữ liệu (PDF) - Socay Electornics Co., Ltd.

SMAJ220A Datasheet PDF - Socay Electornics Co., Ltd.
tên linh kiện SMAJ220A
tải về  SMAJ220A tải về

kích thước tập tin   621.48 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  SOCAY [Socay Electornics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.socay.com
Logo SOCAY - Socay Electornics Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)

SMAJ220A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SMAJ220A Datasheet PDF - Socay Electornics Co., Ltd.

tên linh kiện SMAJ220A
tải về  SMAJ220A Click to download

kích thước tập tin   621.48 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  SOCAY [Socay Electornics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.socay.com
Logo SOCAY - Socay Electornics Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)

SMAJ220A bảng dữ liệu (HTML) - Socay Electornics Co., Ltd.

SMAJ220A Datasheet HTML 1Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMAJ220A Datasheet HTML 2Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMAJ220A Datasheet HTML 3Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMAJ220A Datasheet HTML 4Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMAJ220A Datasheet HTML 5Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMAJ220A Datasheet HTML 6Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMAJ220A Datasheet HTML 7Page - Socay Electornics Co., Ltd.

SMAJ220A Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The SMAJ series is designed specifically to protect sensitive electronic equipment from voltage transients induced by lightning and other transient voltage events.

Features
✦ For surface mounted applications in order to optimize board space
✦ Low leakage
✦ Uni and Bidirectional unit
✦ Glass passivated junction
✦ Low inductance
✦ Excellent clamping capability
✦ 400W Peak power capability at 10 × 1000µs waveform Repetition rate
   (duty cycle):0.01%
✦ Fast response time: typically less than 1.0ps from 0 Volts to VBR min
✦ Typical IR less than 5μA above 12V
✦ High Temperature soldering: 260°C/40 seconds at terminals
✦ Typical maximum temperature coefficient ΔVBR = 0.1% ×
   VBR@25°C× ΔT
✦ Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability 94V-0
✦ Matte tin lead–free Plated
✦ Halogen free and RoHS compliant
✦ Typical failure mode is short from over-specified voltage or current
✦ Whisker test is conducted based on JEDEC JESD201A per its table
   4a and 4c
✦ IEC-61000-4-2 ESD 15kV(Air), 8kV (Contact)
✦ ESD protection of data lines in accordance with IEC 61000-4-2
   (IEC801-2)
✦ EFT protection of data lines in accordance with IEC 61000-4-4
   (IEC801-4)

Applications
   TVS devices are ideal for the protection of I/O interfaces,
   VCC bus and other vulnerable circuits used in Telecom,
   Computer, Industrial and Consumer electronic applications.




Số phần tương tự - SMAJ220A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Socay Electornics Co., ...
SMAJ220A SOCAY-SMAJ220A Datasheet
621Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
Littelfuse
SMAJ220A LITTELFUSE-SMAJ220A Datasheet
174Kb / 4P
   Silicon Avalanche Diodes - 400W Surface Mount Transient Voltage Supressors
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SMAJ220A LUGUANG-SMAJ220A Datasheet
2Mb / 4P
   Transient Voltage Suppressors
logo
Cystech Electonics Corp...
SMAJ220A CYSTEKEC-SMAJ220A Datasheet
1Mb / 9P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
Formosa MS
SMAJ220A FORMOSA-SMAJ220A Datasheet
864Kb / 10P
   SMD Transient Voltage Suppressor
More results


Mô tả tương tự - SMAJ220A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Socay Electornics Co., ...
SMBJ60A SOCAY-SMBJ60A Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ64CA SOCAY-SMBJ64CA Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ75 SOCAY-SMBJ75 Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ78A SOCAY-SMBJ78A Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ80 SOCAY-SMBJ80 Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ80C SOCAY-SMBJ80C Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ85 SOCAY-SMBJ85 Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ90 SOCAY-SMBJ90 Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMAJ6.0 SOCAY-SMAJ6.0 Datasheet
621Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMAJ6.5CA SOCAY-SMAJ6.5CA Datasheet
621Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMAJ7.0 SOCAY-SMAJ7.0 Datasheet
621Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com