công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMBJ5.0C bảng dữ liệu (PDF) - Socay Electornics Co., Ltd.

SMBJ5.0C Datasheet PDF - Socay Electornics Co., Ltd.
tên linh kiện SMBJ5.0C
tải về  SMBJ5.0C tải về

kích thước tập tin   620.9 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  SOCAY [Socay Electornics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.socay.com
Logo SOCAY - Socay Electornics Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)

SMBJ5.0C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SMBJ5.0C Datasheet PDF - Socay Electornics Co., Ltd.

tên linh kiện SMBJ5.0C
tải về  SMBJ5.0C Click to download

kích thước tập tin   620.9 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  SOCAY [Socay Electornics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.socay.com
Logo SOCAY - Socay Electornics Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)

SMBJ5.0C bảng dữ liệu (HTML) - Socay Electornics Co., Ltd.

SMBJ5.0C Datasheet HTML 1Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMBJ5.0C Datasheet HTML 2Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMBJ5.0C Datasheet HTML 3Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMBJ5.0C Datasheet HTML 4Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMBJ5.0C Datasheet HTML 5Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMBJ5.0C Datasheet HTML 6Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMBJ5.0C Datasheet HTML 7Page - Socay Electornics Co., Ltd.

SMBJ5.0C Thông tin chi tiết sản phẩm

SMBJ Series 5.0 To 440 V 600W



Description

The SMBJ series is designed specifically to protect sensitive electronic equipment from voltage transients induced by lightning and other transient voltage events.



Features

♦ For surface mounted applications in order to optimize board space

♦ Low leakage

♦ Uni and Bidirectional unit

♦ Glass passivated junction

♦ Low inductance

♦ Excellent clamping capability

♦ 600W Peak power capability at 10 × 1000µs waveform Repetition rate (duty cycle):0.01%

♦ Fast response time: typically less than 1.0ps from 0 Volts to VBR min

♦ Typical IR less than 5μA above 12V.

♦ High Temperature soldering: 260°C/40 seconds at terminals

♦ Typical maximum temperature coefficient ΔVBR = 0.1% × VBR@25°C× ΔT

♦ Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability 94V-0

♦ Matte tin lead–free Plated

♦ Halogen free and RoHS compliant

♦ Typical failure mode is short from over-specified voltage or current

♦ Whisker test is conducted based on JEDEC JESD201A per its table 4a and 4c

♦ IEC-61000-4-2 ESD 15kV(Air), 8kV (Contact)

♦ ESD protection of data lines in accordance with IEC 61000-4-2 (IEC801-2)

♦ EFT protection of data lines in accordance with IEC 61000-4-4 (IEC801-4)



Applications

  TVS devices are ideal for the protection of I/O interfaces, VCC bus and other vulnerable circuits used in Telecom, Computer, Industrial and Consumer electronic applications.



 




Số phần tương tự - SMBJ5.0C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bytes
SMBJ5.0C BYTES-SMBJ5.0C Datasheet
338Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Shanghai Semitech Semic...
SMBJ5.0C SEMITECH-SMBJ5.0C Datasheet
138Kb / 6P
   600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
EIC discrete Semiconduc...
SMBJ5.0C EIC-SMBJ5.0C Datasheet
18Kb / 4P
   BIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Socay Electornics Co., ...
SMBJ5.0C SOCAY-SMBJ5.0C Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
Micro Commercial Compon...
SMBJ5.0C MCC-SMBJ5.0C Datasheet
410Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor 5.0 to 170 Volts 600 Watt
More results


Mô tả tương tự - SMBJ5.0C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Socay Electornics Co., ...
SMBJ60A SOCAY-SMBJ60A Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ64CA SOCAY-SMBJ64CA Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ75 SOCAY-SMBJ75 Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ78A SOCAY-SMBJ78A Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ80 SOCAY-SMBJ80 Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ80C SOCAY-SMBJ80C Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ85 SOCAY-SMBJ85 Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ90 SOCAY-SMBJ90 Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMAJ6.0 SOCAY-SMAJ6.0 Datasheet
621Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMAJ6.5CA SOCAY-SMAJ6.5CA Datasheet
621Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMAJ7.0 SOCAY-SMAJ7.0 Datasheet
621Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com