công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG708CRU-REEL bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices

ADG708CRU-REEL Datasheet PDF - Analog Devices
tên linh kiện ADG708CRU-REEL
tải về  ADG708CRU-REEL tải về

kích thước tập tin   332.07 Kbytes
Page   20 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện CMOS, 1.8 V to 5.5 V/ 2.5 V, 3 Low Voltage 4-/8-Channel Multiplexers

ADG708CRU-REEL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ADG708CRU-REEL Datasheet PDF - Analog Devices

tên linh kiện ADG708CRU-REEL
tải về  ADG708CRU-REEL Click to download

kích thước tập tin   332.07 Kbytes
Page   20 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện CMOS, 1.8 V to 5.5 V/ 2.5 V, 3 Low Voltage 4-/8-Channel Multiplexers

ADG708CRU-REEL bảng dữ liệu (HTML) - Analog Devices

Back Button ADG708CRU-REEL Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADG708CRU-REEL Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADG708CRU-REEL Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADG708CRU-REEL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG708CRU-REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG708CRU-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG708CRU-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG708CRU-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG708CRU-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG708CRU-REEL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button 

ADG708CRU-REEL Thông tin chi tiết sản phẩm

GENERAL DESCRIPTION

The ADG708/ADG709 are low voltage, CMOS analog multiplexers comprising eight single channels and four differential channels, respectively. The ADG708 switches one of eight inputs (S1 to S8) to a common output, D, as determined by the 3-bit binary address lines A0, A1, and A2. The ADG709 switches one of four differential inputs to a common differential output as determined by the 2-bit binary address lines A0 and A1. An EN input on both devices is used to enable or disable

the device. When disabled, all channels are switched off.



FEATURES

1.8 V to 5.5 V single supply

±2.5 V dual supply

3 Ω on resistance

0.75 Ω on resistance flatness

100 pA leakage currents

14 ns switching times

Single 8-to-1 multiplexer ADG708

Differential 4-to-1 multiplexer ADG709

16-lead TSSOP package

Low power consumption

TTL-/CMOS-compatible inputs

Qualified for automotive applications



APPLICATIONS

Data acquisition systems

Communication systems

Relay replacement

Audio and video switching

Battery-powered systems




Số phần tương tự - ADG708CRU-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG708CRU-REEL AD-ADG708CRU-REEL Datasheet
332Kb / 20P
   Low Voltage 4-/8-Channel Multiplexers
REV. D
More results


Mô tả tương tự - ADG708CRU-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG706BRUZ AD-ADG706BRUZ Datasheet
246Kb / 12P
   CMOS, 1.8 V to 5.5 V/2.5 V, 2.5 Low-Voltage, 8-/16-Channel Multiplexers
REV. A
ADG706 AD-ADG706_02 Datasheet
246Kb / 12P
   CMOS, 1.8 V to 5.5 V/2.5 V, 2.5  Low-Voltage, 8-/16-Channel Multiplexers
REV. A
ADG707BRUZ AD-ADG707BRUZ Datasheet
222Kb / 12P
   CMOS, 1.8 V to 5.5 V/2.5 V, 2.5 Low-Voltage, 8-/16-Channel Multiplexers
REV. A
ADG708BRUZ AD-ADG708BRUZ Datasheet
332Kb / 20P
   CMOS, 1.8 V to 5.5 V/짹2.5 V, 3 廓 Low Voltage 4-/8-Channel Multiplexers
REV. D
ADG707BRUZ-REEL7 AD-ADG707BRUZ-REEL7 Datasheet
222Kb / 12P
   CMOS,1.8V to 5.5 V/2.5 V, 2.5 Low-Voltage, 8-/16-Channel Multiplexers
REV. A
ADG726 AD-ADG726_02 Datasheet
262Kb / 12P
   16-/32-Channel, 4  1.8 V to 5.5 V, 2.5 V Analog Multiplexers
REV. 0
ADG726BSUZ AD-ADG726BSUZ Datasheet
227Kb / 12P
   16-/32-Channel,4 1.8 V to 5.5 V, 2.5 V Analog Multiplexers
REV. 0
ADG732BSUZ AD-ADG732BSUZ Datasheet
262Kb / 12P
   16-/32-Channel, 4  1.8 V to 5.5 V, 2.5 V Analog Multiplexers
REV. 0
ADG731BCPZ AD-ADG731BCPZ Datasheet
362Kb / 16P
   16-/32-Channel, Serially Controlled 4  1.8 V to 5.5 V, 2.5 V, Analog Multiplexers
REV. A
ADG725 AD-ADG725_03 Datasheet
362Kb / 16P
   16-/32-Channel, Serially Controlled 4 1.8 V to 5.5 V, 2.5 V, Analog Multiplexers
REV. A
More results




Giới thiệu về Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự, tín hiệu hỗn hợp và tín hiệu số (DSP) (ICS).
Công ty được thành lập vào năm 1965 và có trụ sở tại Norwood, Massachusetts.
ADI phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm hàng không vũ trụ và quốc phòng, ô tô, truyền thông, người tiêu dùng, công nghiệp, y tế, và kiểm tra và đo lường.
Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, ICS quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và tần số vô tuyến (RF) và các thành phần vi sóng, trong số các thành phần khác.
ADI dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp chất lượng cao, đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của họ.
Tập trung vào hiệu quả năng lượng và tính bền vững, ADI là một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp IC tương tự và tương tự, thúc đẩy những tiến bộ công nghệ và cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thách thức nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com