công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8001ART-REEL7 bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices

AD8001ART-REEL7 Datasheet PDF - Analog Devices
tên linh kiện AD8001ART-REEL7
tải về  AD8001ART-REEL7 tải về

kích thước tập tin   490.55 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện 800 MHz, 50 mW Current Feedback Amplifier

AD8001ART-REEL7 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AD8001ART-REEL7 Datasheet PDF - Analog Devices

tên linh kiện AD8001ART-REEL7
tải về  AD8001ART-REEL7 Click to download

kích thước tập tin   490.55 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện 800 MHz, 50 mW Current Feedback Amplifier

AD8001ART-REEL7 bảng dữ liệu (HTML) - Analog Devices

Back Button AD8001ART-REEL7 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD8001ART-REEL7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD8001ART-REEL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD8001ART-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8001ART-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8001ART-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8001ART-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8001ART-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8001ART-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8001ART-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button 

AD8001ART-REEL7 Thông tin chi tiết sản phẩm

GENERAL DESCRIPTION

The AD8001 is a low power, high speed amplifier designed to operate on±5V supplies. The AD8001 features uniquetransimpedance linearization circuitry. This allows it to drive video loads with excellent differential gain and phase performance on only 50 mW of power. The AD8001 is a current feedback amplifier and features gain flatness of 0.1 dB to 100 MHz while offering differential gain and phase error of 0.01% and 0.025°. This makes the AD8001 ideal for professional video electronics such as cameras and video switchers. Additionally, the AD8001’s low distortion and fast settling make it ideal for buffer high speed A-to-D converters. The AD8001 offers low power of 5.5 mA max (VS = ±5 V) and can run on a single +12 V power supply, while being capable of delivering over 70 mA of load current. These features make this amplifier ideal for portable and battery-powered applications where size and power are critical.



FEATURES

Excellent Video Specifications (RL= 150 , G = +2)

Gain Flatness 0.1 dB to 100 MHz

0.01% Differential Gain Error

0.025 Differential Phase Error

Low Power

5.5 mA Max Power Supply Current (55 mW)

High Speed and Fast Settling

880 MHz, –3 dB Bandwidth (G = +1)

440 MHz, –3 dB Bandwidth (G = +2)

1200 V/s Slew Rate

10 ns Settling Time to 0.1%

Low Distortion

–65 dBc THD, fC= 5 MHz

33 dBm Third Order Intercept, F1= 10 MHz

–66 dB SFDR, f = 5 MHz

High Output Drive

70 mA Output Current

Drives Up to 4 Back-Terminated Loads (75  Each)

While Maintaining Good Differential Gain/Phase

Performance (0.05%/0.25)



APPLICATIONS

A-to-D Drivers

Video Line Drivers

Professional Cameras

Video Switchers

Special Effects

RF Receivers



(@ TA= + 25C, VS= 5 V, RL= 100 , unless otherwise noted.)




Số phần tương tự - AD8001ART-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8001ART-REEL7 AD-AD8001ART-REEL7 Datasheet
222Kb / 16P
   800 MHz, 50 mW Current Feedback Amplifier
REV. C
AD8001ART-REEL7 AD-AD8001ART-REEL7 Datasheet
335Kb / 16P
   800 MHz, 50 mW Current Feedback Amplifier
REV. D
AD8001ART-REEL7 AD-AD8001ART-REEL7 Datasheet
329Kb / 17P
   Current Feedback Amplifier
More results


Mô tả tương tự - AD8001ART-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8001ANZ AD-AD8001ANZ Datasheet
562Kb / 17P
   800 MHz, 50 mW Current Feedback Amplifier
REV. D
AD8001 AD-AD8001 Datasheet
222Kb / 16P
   800 MHz, 50 mW Current Feedback Amplifier
REV. C
AD8001ARTZ-REEL7 AD-AD8001ARTZ-REEL7 Datasheet
388Kb / 16P
   800 MHz, 50 mW Current Feedback Amplifier
REV. D
AD8001 AD-AD8001_15 Datasheet
562Kb / 17P
   800 MHz, 50 mW Current Feedback Amplifier
REV. D
AD8001 AD-AD8001_03 Datasheet
335Kb / 16P
   800 MHz, 50 mW Current Feedback Amplifier
REV. D
AD8002 AD-AD8002_01 Datasheet
372Kb / 20P
   Dual 600 MHz, 50 mW Current Feedback Amplifier
REV. D
AD8002 AD-AD8002 Datasheet
351Kb / 18P
   Dual 600 MHz, 50 mW Current Feedback Amplifier
REV. C
AD8002ARZ AD-AD8002ARZ Datasheet
373Kb / 20P
   Dual 600 MHz, 50 mW Current Feedback Amplifier
REV. D
AD8002 AD-AD8002_15 Datasheet
590Kb / 21P
   Dual 600 MHz, 50 mW Current Feedback Amplifier
REV. D
AD8002ARZ-R7 AD-AD8002ARZ-R7 Datasheet
373Kb / 20P
   Dual 600 MHz, 50 mW Current Feedback Amplifier
REV. D
More results




Giới thiệu về Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự, tín hiệu hỗn hợp và tín hiệu số (DSP) (ICS).
Công ty được thành lập vào năm 1965 và có trụ sở tại Norwood, Massachusetts.
ADI phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm hàng không vũ trụ và quốc phòng, ô tô, truyền thông, người tiêu dùng, công nghiệp, y tế, và kiểm tra và đo lường.
Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, ICS quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và tần số vô tuyến (RF) và các thành phần vi sóng, trong số các thành phần khác.
ADI dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp chất lượng cao, đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của họ.
Tập trung vào hiệu quả năng lượng và tính bền vững, ADI là một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp IC tương tự và tương tự, thúc đẩy những tiến bộ công nghệ và cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thách thức nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com