công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8013ARZ-14 bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices

AD8013ARZ-14 Datasheet PDF - Analog Devices
tên linh kiện AD8013ARZ-14
tải về  AD8013ARZ-14 tải về

kích thước tập tin   221.48 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện Single Supply, Low Power, aTriple Video Amplifier

AD8013ARZ-14 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AD8013ARZ-14 Datasheet PDF - Analog Devices

tên linh kiện AD8013ARZ-14
tải về  AD8013ARZ-14 Click to download

kích thước tập tin   221.48 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện Single Supply, Low Power, aTriple Video Amplifier

AD8013ARZ-14 bảng dữ liệu (HTML) - Analog Devices

Back Button AD8013ARZ-14 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD8013ARZ-14 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD8013ARZ-14 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD8013ARZ-14 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8013ARZ-14 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8013ARZ-14 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8013ARZ-14 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8013ARZ-14 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8013ARZ-14 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8013ARZ-14 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button 

AD8013ARZ-14 Thông tin chi tiết sản phẩm

PRODUCT DESCRIPTION
The AD8013 is a low power, single supply, triple video amplifier. Each of the three amplifiers has 30 mA of output current, and is optimized for driving one back terminated video load (150 Ω) each. Each amplifier is a current feedback amplifier and features gain flatness of 0.1 dB to 60 MHz while offering differential gain and phase error of 0.02% and 0.06°. This makes the AD8013 ideal for broadcast and professional video electronics.
   
FEATURES
    Three Video Amplifiers in One Package
    Drives Large Capacitive Load
    Excellent Video Specifications (RL = 150 V)
        Gain Flatness 0.1 dB to 60 MHz
        0.02% Differential Gain Error
        0.06° Differential Phase Error
    Low Power
        Operates on Single +5 V to +13 V Power Supplies
        4 mA/Amplifier Max Power Supply Current
    High Speed
        140 MHz Unity Gain Bandwidth (3 dB)
        Fast Settling Time of 18 ns (0.1%)
        1000 V/ms Slew Rate
    High Speed Disable Function per Channel
        Turn-Off Time 30 ns
    Easy to Use
        95 mA Short Circuit Current
        Output Swing to Within 1 V of Rails
   
APPLICATIONS
    LCD Displays
    Video Line Driver
    Broadcast and Professional Video
    Computer Video Plug-In Boards
    Consumer Video
    RGB Amplifier in Component Systems
   




Số phần tương tự - AD8013ARZ-14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8013AR-14 AD-AD8013AR-14 Datasheet
319Kb / 12P
   Single Supply, Low Power, Triple Video Amplifier
REV. A
AD8013AR-14-REEL AD-AD8013AR-14-REEL Datasheet
319Kb / 12P
   Single Supply, Low Power, Triple Video Amplifier
REV. A
AD8013AR-14-REEL7 AD-AD8013AR-14-REEL7 Datasheet
319Kb / 12P
   Single Supply, Low Power, Triple Video Amplifier
REV. A
More results


Mô tả tương tự - AD8013ARZ-14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD813 AD-AD813_15 Datasheet
553Kb / 19P
   Single Supply, Low Power Triple Video Amplifier
REV. B
AD813ANZ AD-AD813ANZ Datasheet
394Kb / 19P
   Single Supply, Low Power Triple Video Amplifier
REV. B
AD8013 AD-AD8013 Datasheet
319Kb / 12P
   Single Supply, Low Power, Triple Video Amplifier
REV. A
AD813ANZ AD-AD813ANZ Datasheet
553Kb / 19P
   Single Supply, Low Power Triple Video Amplifier
REV. B
AD813 AD-AD813 Datasheet
550Kb / 19P
   Single Supply, Low Power Triple Video Amplifier
REV. B
AD813 AD-AD813_17 Datasheet
586Kb / 20P
   Single Supply, Low Power Triple Video Amplifier
AD813ARZ-14 AD-AD813ARZ-14 Datasheet
394Kb / 19P
   Single Supply, Low Power Triple Video Amplifier
REV. B
AD8013 AD-AD8013_15 Datasheet
322Kb / 12P
   Single Supply, Low Power, Triple Video Amplifier
REV. A
logo
Texas Instruments
OPA832 TI1-OPA832 Datasheet
753Kb / 30P
[Old version datasheet]   Low-Power, Single-Supply, Fixed-Gain Video Buffer Amplifier
OPA832 TI1-OPA832_15 Datasheet
755Kb / 30P
[Old version datasheet]   Low-Power, Single-Supply, Fixed-Gain Video Buffer Amplifier
More results




Giới thiệu về Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự, tín hiệu hỗn hợp và tín hiệu số (DSP) (ICS).
Công ty được thành lập vào năm 1965 và có trụ sở tại Norwood, Massachusetts.
ADI phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm hàng không vũ trụ và quốc phòng, ô tô, truyền thông, người tiêu dùng, công nghiệp, y tế, và kiểm tra và đo lường.
Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, ICS quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và tần số vô tuyến (RF) và các thành phần vi sóng, trong số các thành phần khác.
ADI dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp chất lượng cao, đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của họ.
Tập trung vào hiệu quả năng lượng và tính bền vững, ADI là một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp IC tương tự và tương tự, thúc đẩy những tiến bộ công nghệ và cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thách thức nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com