công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14040BCPG bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

MC14040BCPG Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện MC14040BCPG
tải về  MC14040BCPG tải về

kích thước tập tin   157.93 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 12-Bit Binary Counter

MC14040BCPG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC14040BCPG Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện MC14040BCPG
tải về  MC14040BCPG Click to download

kích thước tập tin   157.93 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 12-Bit Binary Counter

MC14040BCPG bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor

MC14040BCPG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC14040BCPG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC14040BCPG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC14040BCPG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC14040BCPG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC14040BCPG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC14040BCPG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC14040BCPG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC14040BCPG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor

MC14040BCPG Thông tin chi tiết sản phẩm

The MC14040B 12−stage binary counter is constructed with MOS P−Channel and N−Channel enhancement mode devices in a single monolithic structure. This part is designed with an input wave shaping circuit and 12 stages of ripple−carry binary counter. The device advances the count on the negative−going edge of the clock pulse. Applications include time delay circuits, counter controls, and frequency−driving circuits.

Features
• Fully Static Operation
• Diode Protection on All Inputs
• Supply Voltage Range = 3.0 Vdc to 18 Vdc
• Capable of Driving Two Low−power TTL Loads or One Low−power Schottky TTL Load Over the Rated Temperature Range
• Common Reset Line
• Pin−for−Pin Replacement for CD4040B
• These Devices are Pb−Free and are RoHS Compliant
• NLV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q100 Qualified and PPAP Capable




Số phần tương tự - MC14040BCPG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14040BCPG ONSEMI-MC14040BCPG Datasheet
119Kb / 8P
   12?묪it Binary Counter
August, 2005 ??Rev. 7
More results


Mô tả tương tự - MC14040BCPG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
HD14040B HITACHI-HD14040B Datasheet
79Kb / 7P
   12-bit Binary Counter
logo
ON Semiconductor
MC14040B ONSEMI-MC14040B_14 Datasheet
128Kb / 8P
   12-Bit Binary Counter
August, 2014 ??Rev. 11
MC14040B ONSEMI-MC14040B Datasheet
215Kb / 8P
   12-Bit Binary Counter
March, 2000 ??Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC4020 FAIRCHILD-MM74HC4020 Datasheet
98Kb / 9P
   14-Stage Binary Counter 12-Stage Binary Counter
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC4040 RENESAS-HD74HC4040 Datasheet
93Kb / 7P
   12-stage Binary Counter
logo
STMicroelectronics
M74HC4040 STMICROELECTRONICS-M74HC4040 Datasheet
356Kb / 11P
   12 STAGE BINARY COUNTER
logo
NXP Semiconductors
HEF4040B PHILIPS-HEF4040B Datasheet
42Kb / 5P
   12-stage binary counter
January 1995
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC4040 FAIRCHILD-74VHC4040_07 Datasheet
333Kb / 9P
   12-Stage Binary Counter
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC4040 HITACHI-HD74HC4040 Datasheet
54Kb / 9P
   12-stage Binary Counter
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV4040A RENESAS-HD74LV4040A Datasheet
185Kb / 11P
   12-stage Binary Counter
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com