công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL59111IIZ-T7 bảng dữ liệu (PDF) - Intersil Corporation

ISL59111IIZ-T7 Datasheet PDF - Intersil Corporation
tên linh kiện ISL59111IIZ-T7
tải về  ISL59111IIZ-T7 tải về

kích thước tập tin   479.5 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện 8MHz Rail-to-Rail Composite Video Driver

ISL59111IIZ-T7 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ISL59111IIZ-T7 Datasheet PDF - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL59111IIZ-T7
tải về  ISL59111IIZ-T7 Click to download

kích thước tập tin   479.5 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện 8MHz Rail-to-Rail Composite Video Driver

ISL59111IIZ-T7 bảng dữ liệu (HTML) - Intersil Corporation

ISL59111IIZ-T7 Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation ISL59111IIZ-T7 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISL59111IIZ-T7 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL59111IIZ-T7 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL59111IIZ-T7 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL59111IIZ-T7 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL59111IIZ-T7 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL59111IIZ-T7 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL59111IIZ-T7 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL59111IIZ-T7 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation

ISL59111IIZ-T7 Thông tin chi tiết sản phẩm

8MHz Rail-to-Rail Composite Video Driver

The ISL59111 is a single rail-to-rail 3-pole output reconstruction filter with a -3dB roll-off frequency of 8MHz and a slew rate of 40V/µs, with input signal DC restoration accomplished with an internal sync tip clamp. Operating from single supplies ranging from +2.5V to +3.6V and sinking an ultra-low 2mA quiescent current, the ISL59111 is ideally suited for low power, battery-operated applications. It also features inputs capable of reaching down to 0.15V below the negative rail. Additionally, an enable high pin shuts the part down in under 14ns.

Features
• 3rd order 8MHz reconstruction filter
• 40V/µs slew rate
• Low supply current = 2mA
• Power-down current less than 3µA
• Supplies from 2.5V to 3.6V
• Rail-to-rail output
• Input to 0.15V below VS-
• Input sync tip clamp
• SAG correction reduces AC coupling capacitor size
• Pb-free plus anneal available (RoHS compliant)

Applications
• Video amplifiers
• Portable and handheld products
• Communications devices
• Video on demand
• Cable set-top boxes
• Satellite set-top boxes
• DVD players
• HDTV
• Personal video recorders




Số phần tương tự - ISL59111IIZ-T7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL59111IZ-T7 INTERSIL-ISL59111IZ-T7 Datasheet
477Kb / 10P
   8MHz Rail-to-Rail Composite Video Driver
ISL59111IZ-T7 INTERSIL-ISL59111IZ-T7 Datasheet
473Kb / 10P
   8MHz Rail-to-Rail Composite Video Driver
logo
Renesas Technology Corp
ISL59111IZ-T7 RENESAS-ISL59111IZ-T7 Datasheet
768Kb / 10P
   8MHz Rail-to-Rail Composite Video Driver
More results


Mô tả tương tự - ISL59111IIZ-T7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL59111 INTERSIL-ISL59111 Datasheet
477Kb / 10P
   8MHz Rail-to-Rail Composite Video Driver
logo
SG Micro Corp
SGM9111 SGMICRO-SGM9111_16 Datasheet
394Kb / 11P
   8MHz Rail-to-Rail Composite Video Driver
logo
Intersil Corporation
ISL59111 INTERSIL-ISL59111_07 Datasheet
473Kb / 10P
   8MHz Rail-to-Rail Composite Video Driver
logo
Renesas Technology Corp
ISL59111 RENESAS-ISL59111 Datasheet
768Kb / 10P
   8MHz Rail-to-Rail Composite Video Driver
logo
Intersil Corporation
ISL59110 INTERSIL-ISL59110 Datasheet
560Kb / 10P
   8MHz Rail-to-Rail Composite Video Driver
ISL59110 INTERSIL-ISL59110_07 Datasheet
485Kb / 10P
   8MHz Rail-to-Rail Composite Video Driver
logo
Renesas Technology Corp
ISL59110 RENESAS-ISL59110 Datasheet
766Kb / 10P
   8MHz Rail-to-Rail Composite Video Driver
logo
SG Micro Corp
SGM9110 SGMICRO-SGM9110 Datasheet
542Kb / 10P
   8MHz Rail-to-Rail Composite Video Driver with 6dB Gain
SGM9111 SGMICRO-SGM9111 Datasheet
541Kb / 9P
   8MHz Rail-to-Rail Composite Video Driver with 6dB Gain
SGM9147 SGMICRO-SGM9147 Datasheet
384Kb / 9P
   13MHz Rail-to-Rail Composite Video Driver
More results




Giới thiệu về Intersil Corporation


Intersil Corporation là một công ty bán dẫn của Mỹ chuyên về thiết kế và sản xuất các mạch tích hợp tương tự và tín hiệu hỗn hợp hiệu suất cao.
Công ty được thành lập vào năm 1967 và được biết đến với chuyên môn về quản lý năng lượng, chuyển đổi dữ liệu và công nghệ tần số vô tuyến (RF).
Các sản phẩm của Intersil được sử dụng trong một loạt các ứng dụng như điện tử tiêu dùng, công nghiệp, viễn thông, và hàng không vũ trụ và phòng thủ.
Năm 2016, Intersil được mua lại bởi Renesas Electronics Corporation, một công ty bán dẫn của Nhật Bản.
Thương hiệu và công nghệ Intersil tiếp tục được phát triển và bán như một phần của danh mục sản phẩm của Renesas.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com