công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPT7721SIT bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

SPT7721SIT Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện SPT7721SIT
tải về  SPT7721SIT tải về
kích thước tập tin   103.35 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 8-BIT, 250 MSPS ADC WITH DEMUXED OUTPUTS

SPT7721SIT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SPT7721SIT Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện SPT7721SIT
tải về  SPT7721SIT Click to download

kích thước tập tin   103.35 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 8-BIT, 250 MSPS ADC WITH DEMUXED OUTPUTS

SPT7721SIT bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor


SPT7721SIT Thông tin chi tiết sản phẩm

GENERAL DESCRIPTION
The SPT7721 is a high-speed, 8-bit analog-to-digital converter implemented in an advanced BiCMOS process. An advanced folding and interpolating architecture provides both a high conversion rate and very low power dissipation of only 310 mW. The analog inputs can be operated in either single-ended or differential input mode. A 2.5 V common mode reference is provided on chip for the single-ended input mode to minimize external components.

FEATURES
• TTL/CMOS/PECL compatible
• High conversion rate: 250 MSPS
• Single +5 V power supply
• Very low power dissipation: 310 mW
• Power-down mode
• +3.0 V/+5.0 V (LVCMOS) digital output logic compatibility
• Demuxed output ports

APPLICATIONS
• RGB video processing
• Digital communications
• High-speed instrumentation
• Projection display systems




Số phần tương tự - SPT7721SIT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cadeka Microcircuits LL...
SPT7721SIT CADEKA-SPT7721SIT Datasheet
192Kb / 11P
8-BIT, 250 MSPS ADC WITH DEMUXED OUTPUTS
More results


Mô tả tương tự - SPT7721SIT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cadeka Microcircuits LL...
SPT7721 CADEKA-SPT7721 Datasheet
192Kb / 11P
8-BIT, 250 MSPS ADC WITH DEMUXED OUTPUTS
CDK1300 CADEKA-CDK1300 Datasheet
2Mb / 12P
8-bit, 250 MSPS ADC with Demuxed Outputs
logo
Fairchild Semiconductor
SPT7722 FAIRCHILD-SPT7722 Datasheet
217Kb / 12P
8-bit, 250 MSPS A/D Converter with Demuxed Outputs
logo
Cadeka Microcircuits LL...
CDK1301 CADEKA-CDK1301 Datasheet
2Mb / 12P
8-bit, 250 MSPS A/D Converter with Demuxed Outputs REV 1A
logo
ATMEL Corporation
TS8308500 ATMEL-TS8308500 Datasheet
491Kb / 50P
ADC 8-bit 500 Msps
logo
Texas Instruments
ADS62P19 TI-ADS62P19 Datasheet
1Mb / 65P
Dual-Channel, 11-Bit, 250-MSPS ADC With DDR LVDS and Parallel CMOS Outputs
logo
NXP Semiconductors
TDA8757 PHILIPS-TDA8757 Datasheet
895Kb / 37P
Triple 8-bit ADC 170 Msps
Rev. 07-28 February 2002
logo
ATMEL Corporation
AT84AD004 ATMEL-AT84AD004 Datasheet
1,023Kb / 58P
DUAL 8 BIT 500 MSPS ADC
logo
Texas Instruments
ADS5525 TI-ADS5525 Datasheet
806Kb / 48P
12-BIT, 170 MSPS ADC WITH DDR LVDS/CMOS OUTPUTS
ADS5547 TI-ADS5547 Datasheet
1Mb / 50P
14-BIT, 210 MSPS ADC WITH DDR LVDS/CMOS OUTPUTS
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com