công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQP8N60C bảng dữ liệu (PDF) - Kersemi Electronic Co., Ltd.

FQP8N60C Datasheet PDF - Kersemi Electronic Co., Ltd.
tên linh kiện FQP8N60C
tải về  FQP8N60C tải về

kích thước tập tin   1122.64 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 600V N-Channel MOSFET

FQP8N60C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FQP8N60C Datasheet PDF - Kersemi Electronic Co., Ltd.

tên linh kiện FQP8N60C
tải về  FQP8N60C Click to download

kích thước tập tin   1122.64 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 600V N-Channel MOSFET

FQP8N60C bảng dữ liệu (HTML) - Kersemi Electronic Co., Ltd.

FQP8N60C Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. FQP8N60C Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. FQP8N60C Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. FQP8N60C Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. FQP8N60C Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. FQP8N60C Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. FQP8N60C Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. FQP8N60C Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. FQP8N60C Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

FQP8N60C Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Corise Semiconductorÿs proprietary, planar stripe, DMOS technology. This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switch mode power supply.

Features
• 7.5A, 600V, RDS(on) = 1.2Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 28 nC)
• Low Crss ( typical 12 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




Số phần tương tự - FQP8N60C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQP8N60C FAIRCHILD-FQP8N60C Datasheet
927Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
FQP8N60C FAIRCHILD-FQP8N60C Datasheet
1Mb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP8N60C ISC-FQP8N60C Datasheet
296Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results


Mô tả tương tự - FQP8N60C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N60 FAIRCHILD-FQB3N60 Datasheet
581Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FCB11N60F FAIRCHILD-FCB11N60F Datasheet
1,004Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCH47N60F_0605 FAIRCHILD-FCH47N60F_0605 Datasheet
978Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCA16N60 FAIRCHILD-FCA16N60_06 Datasheet
962Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQAF7N60 FAIRCHILD-FQAF7N60 Datasheet
578Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCI7N60 FAIRCHILD-FCI7N60 Datasheet
951Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP16N60 FAIRCHILD-FCP16N60 Datasheet
1Mb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
FCD5N60 FAIRCHILD-FCD5N60 Datasheet
947Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQB3N60C FAIRCHILD-FQB3N60C Datasheet
753Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FQP3N60C FAIRCHILD-FQP3N60C Datasheet
738Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP260N60E FAIRCHILD-FCP260N60E Datasheet
283Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com