công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4-1462039-2 bảng dữ liệu (PDF) - Tyco Electronics

4-1462039-2 Datasheet PDF - Tyco Electronics
tên linh kiện 4-1462039-2
tải về  4-1462039-2 tải về

kích thước tập tin   236.49 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện IM-Relay

4-1462039-2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
4-1462039-2 Datasheet PDF - Tyco Electronics

tên linh kiện 4-1462039-2
tải về  4-1462039-2 Click to download

kích thước tập tin   236.49 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện IM-Relay

4-1462039-2 bảng dữ liệu (HTML) - Tyco Electronics

4-1462039-2 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics 4-1462039-2 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics 4-1462039-2 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics 4-1462039-2 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics 4-1462039-2 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics 4-1462039-2 Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics

4-1462039-2 Thông tin chi tiết sản phẩm

Signal Relays



Slim line 10x6mm, low profile 5.65mm and min. board-space 60mm2

Switching current 2/5A, switching power 60W/62.5VA and switching voltage 220VDC/250VAC

Low coil power consumption, 140mW standard, 100mW for high sensitive version, 50mW for ultra high sensitive version and 100mW for bistable version

High dielectric and surge capability up to 2500Vrms between open contacts and 2500Vrms between coil and contacts

High mechanical shock resistance up to 50g functional



Typical applications

Telecommunication, access and transmission equipment, optical network terminals, modems, office and business equipment, consumer electronics, measurement and test equipment, industrial control, medical equipment, automotive applications.



 




Số phần tương tự - 4-1462039-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
4-1462039-2 MACOM-4-1462039-2 Datasheet
2Mb / 6P
   IM Relay
More results


Mô tả tương tự - 4-1462039-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
5-1462037-7 MACOM-5-1462037-7 Datasheet
2Mb / 6P
   IM Relay
logo
TE Connectivity Ltd
ENG_CD_1462037-1_C2 TEC-ENG_CD_1462037-1_C2 Datasheet
432Kb / 6P
   IM-Relay Marking
logo
Tyco Electronics
1486937 MACOM-1486937 Datasheet
23Kb / 1P
   IM Relay SMT Gull Wings Dimension
logo
PIC GmbH
MS-328-5 PIC-MS-328-5_14 Datasheet
233Kb / 2P
   Netzspannungs-Reedsensor im
MS-332-6 PIC-MS-332-6_14 Datasheet
344Kb / 2P
   Leistungs-Reedsensor im
MS-332-5 PIC-MS-332-5_14 Datasheet
343Kb / 2P
   Netzspannungs-Reedsensor im
logo
List of Unclassifed Man...
ADT-2593-MF-SMA-02 ETC2-ADT-2593-MF-SMA-02 Datasheet
45Kb / 1P
   Im-Series Adapters
logo
PIC GmbH
MS-313-3 PIC-MS-313-3 Datasheet
158Kb / 2P
   Weltkleinster Reedsensor im
MS-328-3 PIC-MS-328-3_14 Datasheet
233Kb / 2P
   Standard-Reedsensor im
MS-328-6 PIC-MS-328-6_14 Datasheet
233Kb / 2P
   Leistungs-Reedsensor im
More results




Giới thiệu về Tyco Electronics


Tyco Electronics là nhà cung cấp hàng đầu các thành phần điện tử, giải pháp mạng và hệ thống không dây. Công ty ban đầu được thành lập vào năm 1999 là Tyco International và sau đó được đổi tên thành Tyco Electronics vào năm 2007. Tyco Electronics đã có sự hiện diện toàn cầu, với hoạt động tại hơn 50 quốc gia và lực lượng lao động khoảng 20.000 nhân viên.

Công ty đã cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ, bao gồm đầu nối, rơle, giải pháp quản lý năng lượng, thiết bị bảo vệ mạch và các thành phần điện tử khác cho nhiều ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, y tế, công nghiệp và điện tử tiêu dùng. Tyco Electronics được biết đến với sự tập trung vào chất lượng, độ tin cậy và sự đổi mới, và được công nhận là người lãnh đạo trong ngành công nghiệp điện tử.

Vào năm 2012, TYCO Electronics đã được TE Connectivity, nhà cung cấp hàng đầu về kết nối và giải pháp cảm biến. Việc mua lại đã giúp kết nối TE mở rộng danh mục sản phẩm và các dịch vụ trong ngành điện tử và tăng cường hơn nữa vị thế của nó trên thị trường. Tyco Electronics hiện là công ty con của TE Connectivity và tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng của mình.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com