công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KA224D bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

KA224D Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện KA224D
tải về  KA224D tải về

kích thước tập tin   139.69 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Quad Operational Amplifier

KA224D Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
KA224D Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện KA224D
tải về  KA224D Click to download

kích thước tập tin   139.69 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Quad Operational Amplifier

KA224D bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor

Back Button KA224D Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KA224D Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KA224D Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KA224D Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor KA224D Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor KA224D Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor KA224D Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor KA224D Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor KA224D Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor KA224D Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor Next Button 

KA224D Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The KA324 series consist of four independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide voltage range. Operation from split power supplies is also possible so long as the difference between the two supplies is 3 volts to 32 volts. Application areas include transducer amplifier, DC gain blocks and all the conventional OP Amp circuits which now can be easily implemented in single power supply systems.

Features
• Internally Frequency Compensated for Unity Gain
• Large DC Voltage Gain: 100dB
• Wide Power Supply Range:
    KA224 / KA224A, KA324 / KA324A : 3V~32V (or ±1.5 ~ 16V)
    KA2902: 3V~26V (or ±1.5V ~ 13V)
• Input Common Mode Voltage Range Includes Ground
• Large Output Voltage Swing: 0V to VCC -1.5V
• Power Drain Suitable for Battery Operation




Số phần tương tự - KA224D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
KA224 SAMSUNG-KA224 Datasheet
376Kb / 8P
   QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER
KA22425 SAMSUNG-KA22425 Datasheet
113Kb / 4P
   AM/FM 1CHIP RADIO
KA22425BD SAMSUNG-KA22425BD Datasheet
85Kb / 4P
   INTROCUCTION
KA22425D SAMSUNG-KA22425D Datasheet
113Kb / 4P
   AM/FM 1 CHIP RADIO
KA22426 SAMSUNG-KA22426 Datasheet
113Kb / 4P
   AM/FM 1 CHIP RADIO
More results


Mô tả tương tự - KA224D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA14741 ROHM-BA14741 Datasheet
50Kb / 4P
   Quad operational amplifier
logo
Fujitsu Component Limit...
MB3614 FUJITSU-MB3614 Datasheet
89Kb / 7P
   QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
Hitachi Semiconductor
HA17301P HITACHI-HA17301P Datasheet
61Kb / 14P
   Quad Operational Amplifier
HA17474 HITACHI-HA17474 Datasheet
31Kb / 5P
   Quad Operational Amplifier
logo
Silicon Supplies
LM324A SS-LM324A Datasheet
1Mb / 6P
   Quad Operational Amplifier
Rev 1.0 16/06/18
logo
First Silicon Co., Ltd
FA324P FS-FA324P Datasheet
124Kb / 4P
   QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
KA324 FAIRCHILD-KA324_12 Datasheet
177Kb / 12P
   Quad Operational Amplifier
logo
New Japan Radio
NJM2112 NJRC-NJM2112 Datasheet
218Kb / 5P
   QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER
NJM2058 NJRC-NJM2058 Datasheet
226Kb / 6P
   QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER
NJM2060 NJRC-NJM2060 Datasheet
231Kb / 6P
   QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER?
logo
Fujitsu Component Limit...
MB3615 FUJITSU-MB3615 Datasheet
82Kb / 7P
   QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com