công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRFP460C bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

IRFP460C Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện IRFP460C
tải về  IRFP460C tải về

kích thước tập tin   721.35 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 500V N-Channel MOSFET

IRFP460C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
IRFP460C Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện IRFP460C
tải về  IRFP460C Click to download

kích thước tập tin   721.35 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 500V N-Channel MOSFET

IRFP460C bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor

IRFP460C Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor IRFP460C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor IRFP460C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor IRFP460C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor IRFP460C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor IRFP460C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor IRFP460C Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor IRFP460C Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

IRFP460C Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switch mode power supplies and power factor corrections.

Features
• 20A, 500V, RDS(on) = 0.24Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 130nC)
• Low Crss ( typical 60 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




Số phần tương tự - IRFP460C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
IRFP460 PHILIPS-IRFP460 Datasheet
94Kb / 7P
   PowerMOS transistors Avalanche energy rated
September 1999 Rev 1.000
logo
STMicroelectronics
IRFP460 STMICROELECTRONICS-IRFP460 Datasheet
91Kb / 8P
   N - CHANNEL 500V - 0.22 ohm - 20 A - TO-247 PowerMESH] MOSFET
logo
Intersil Corporation
IRFP460 INTERSIL-IRFP460 Datasheet
55Kb / 7P
   20A, 500V, 0.270 Ohm, N-Channel Power MOSFET
logo
International Rectifier
IRFP460 IRF-IRFP460 Datasheet
163Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)=0.27ohm, Id=20A)
logo
IXYS Corporation
IRFP460 IXYS-IRFP460 Datasheet
77Kb / 4P
   MegaMOS - Power MOSFET
More results


Mô tả tương tự - IRFP460C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com