công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD22M3494MQAZ bảng dữ liệu (PDF) - Intersil Corporation

CD22M3494MQAZ Datasheet PDF - Intersil Corporation
tên linh kiện CD22M3494MQAZ
tải về  CD22M3494MQAZ tải về

kích thước tập tin   627.83 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện 16 x 8 x 1 BiMOS-E Crosspoint Switch

CD22M3494MQAZ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
CD22M3494MQAZ Datasheet PDF - Intersil Corporation

tên linh kiện CD22M3494MQAZ
tải về  CD22M3494MQAZ Click to download

kích thước tập tin   627.83 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện 16 x 8 x 1 BiMOS-E Crosspoint Switch

CD22M3494MQAZ bảng dữ liệu (HTML) - Intersil Corporation

CD22M3494MQAZ Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation CD22M3494MQAZ Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation CD22M3494MQAZ Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation CD22M3494MQAZ Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation CD22M3494MQAZ Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation CD22M3494MQAZ Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation CD22M3494MQAZ Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation CD22M3494MQAZ Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation

CD22M3494MQAZ Thông tin chi tiết sản phẩm

16 x 8 x 1 BiMOS-E Crosspoint Switch



The Intersil CD22M3494 is an array of 128 analog switches capable of handling signals from DC to video. Because of the switch structure, input signals may swing through the total supply voltage range, VDDto VEE. Each of the 128 switches may be addressed via the ADDRESS input to the 7

to 128 line decoder.



Features

• 128 Analog Switches

• Low rON

• Guaranteed rONMatching

• Analog Signal Input Voltage Equal to the Supply Voltage

• Wide Operating Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4V to 15V

• Parallel Input Addressing

• High Latch Up Current . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50mA (Min)

• Very Low Crosstalk

• Pin and Functionally Compatible with the Following Types: SGS M3494 and Mitel MT8816

• Pb-Free Plus Anneal Available (RoHS Compliant)



Applications

• PBX Systems

• Instrumentation

• Analog and Digital Multiplexers

• Video Switching Networks




Số phần tương tự - CD22M3494MQAZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
CD22M3494MQAZ INTERSIL-CD22M3494MQAZ Datasheet
556Kb / 8P
   16 x 8 x 1 BiMOS-E Crosspoint Switch
logo
Renesas Technology Corp
CD22M3494MQAZ RENESAS-CD22M3494MQAZ Datasheet
546Kb / 10P
   16 x 8 x 1 BiMOS-E Crosspoint Switch
More results


Mô tả tương tự - CD22M3494MQAZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
CD22M3494 INTERSIL-CD22M3494_06 Datasheet
556Kb / 8P
   16 x 8 x 1 BiMOS-E Crosspoint Switch
CD22M3494 INTERSIL-CD22M3494 Datasheet
47Kb / 7P
   16 x 8 x 1 BiMOS-E Crosspoint Switch
January 1997
logo
Renesas Technology Corp
CD22M3494 RENESAS-CD22M3494 Datasheet
546Kb / 10P
   16 x 8 x 1 BiMOS-E Crosspoint Switch
logo
Intersil Corporation
CD22M3493 INTERSIL-CD22M3493 Datasheet
37Kb / 6P
   12 x 8 x 1 BiMOS-E Crosspoint Switch
January 1997
logo
Analog Devices
AD75019 AD-AD75019 Datasheet
72Kb / 4P
   16 x 16 Crosspoint Switch Array
REV. C
ADV3224 AD-ADV3224 Datasheet
670Kb / 24P
   750 MHz, 16 x 8 Analog Crosspoint Switch
logo
Texas Instruments
SN65LVCP408 TI1-SN65LVCP408_14 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Gigabit 8 x 8 CROSSPOINT SWITCH
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX456 MAXIM-MAX456 Datasheet
99Kb / 12P
   8 x 8 Video Crosspoint Switch
Rev 2; 2/94
logo
Texas Instruments
SN65LVCP408 TI-SN65LVCP408 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   Gigabit 8 x 8 CROSSPOINT SWITCH
logo
Vitesse Semiconductor C...
VSC3308 VITESSE-VSC3308 Datasheet
906Kb / 2P
   11.5 Gbps 8 x 8 Crosspoint Switch
More results




Giới thiệu về Intersil Corporation


Intersil Corporation là một công ty bán dẫn của Mỹ chuyên về thiết kế và sản xuất các mạch tích hợp tương tự và tín hiệu hỗn hợp hiệu suất cao.
Công ty được thành lập vào năm 1967 và được biết đến với chuyên môn về quản lý năng lượng, chuyển đổi dữ liệu và công nghệ tần số vô tuyến (RF).
Các sản phẩm của Intersil được sử dụng trong một loạt các ứng dụng như điện tử tiêu dùng, công nghiệp, viễn thông, và hàng không vũ trụ và phòng thủ.
Năm 2016, Intersil được mua lại bởi Renesas Electronics Corporation, một công ty bán dẫn của Nhật Bản.
Thương hiệu và công nghệ Intersil tiếp tục được phát triển và bán như một phần của danh mục sản phẩm của Renesas.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com