công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMA2701BR4 bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

HMA2701BR4 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện HMA2701BR4
tải về  HMA2701BR4 tải về

kích thước tập tin   502.58 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện FULL PITCH MINI-FLAT PACKAGE 4-PIN OPTOCOUPLERS

HMA2701BR4 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
HMA2701BR4 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện HMA2701BR4
tải về  HMA2701BR4 Click to download

kích thước tập tin   502.58 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện FULL PITCH MINI-FLAT PACKAGE 4-PIN OPTOCOUPLERS

HMA2701BR4 bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor

HMA2701BR4 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor HMA2701BR4 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HMA2701BR4 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HMA2701BR4 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HMA2701BR4 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HMA2701BR4 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HMA2701BR4 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HMA2701BR4 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HMA2701BR4 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor HMA2701BR4 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor

HMA2701BR4 Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION

The HMA124, HMA121 series and HMA2701 series consists of a gallium arsenide infrared emitting diode driving a silicon phototransistor in a compact 4-pin mini-flat package. The lead pitch is 2.54 mm.

The HMAA2705 consists of two gallium arsenide infrared emitting diodes, connected in inverse parallel, driving a single silicon phototransistor in a compact 4-pin mini-flat package. The lead pitch is 2.54mm.



FEATURES

• Compact 4-pin package

(2.4 mm maximum standoff height)

• Current Transfer Ratio in selected groups

HMA121: 50–600% HMA2701: 50–300%

HMA121A: 100–300% HMA2701A: 150–300%

HMA121B: 50–150% HMA2701B: 80–160%

HMA121C: 100–200% HMA124: 100% MIN

HMA121D: 50–100% HMAA2705: 50–300%

HMA121E: 150–300%

HMA121F: 100–600%

• Available in tape and reel quantities of 500 and 2500.

• Applicable to Infrared Ray reflow (230°C max, 30 seconds.)

• Creepage ≥5 mm, typical 5.2 mm

• Clearance ≥5 mm, typical 5.2 mm




Số phần tương tự - HMA2701BR4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
HMA271-73 LITTELFUSE-HMA271-73 Datasheet
455Kb / 4P
   H/I-Series
HMA271-78 LITTELFUSE-HMA271-78 Datasheet
455Kb / 4P
   H/I-Series
More results


Mô tả tương tự - HMA2701BR4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FODM2705R2 FAIRCHILD-FODM2705R2 Datasheet
1Mb / 11P
   4-Pin Full Pitch Mini-Flat Package Transistor Output Optocouplers
FODM2705R1 FAIRCHILD-FODM2705R1 Datasheet
632Kb / 10P
   4-Pin Full Pitch Mini-Flat Package Transistor Output Optocouplers
FODM121AR1 FAIRCHILD-FODM121AR1 Datasheet
632Kb / 10P
   4-Pin Full Pitch Mini-Flat Package Transistor Output Optocouplers
FODM121 FAIRCHILD-FODM121 Datasheet
634Kb / 10P
   4-Pin Full Pitch Mini-Flat Package Transistor Output Optocouplers
FODM124R2V FAIRCHILD-FODM124R2V Datasheet
1Mb / 11P
   4-Pin Full Pitch Mini-Flat Package Transistor Output Optocouplers
FODM121BR2 FAIRCHILD-FODM121BR2 Datasheet
1Mb / 11P
   4-Pin Full Pitch Mini-Flat Package Transistor Output Optocouplers
FODM121AR2V FAIRCHILD-FODM121AR2V Datasheet
1Mb / 11P
   4-Pin Full Pitch Mini-Flat Package Transistor Output Optocouplers
FODM2701R2 FAIRCHILD-FODM2701R2 Datasheet
1Mb / 11P
   4-Pin Full Pitch Mini-Flat Package Transistor Output Optocouplers
HMHAA280 FAIRCHILD-HMHAA280_06 Datasheet
510Kb / 9P
   Half Pitch Mini-Flat Package 4-Pin Optocouplers
HMHAA280 FAIRCHILD-HMHAA280 Datasheet
533Kb / 9P
   HALF PITCH MINI-FLAT PACKAGE 4-PIN OPTOCOUPLERS
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com