công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HCPL-0700 bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

HCPL-0700 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện HCPL-0700
tải về  HCPL-0700 tải về
kích thước tập tin   275.07 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW INPUT CURRENT HIGH GAIN SPLIT DARLINGTON OPTOCOUPLERS

HCPL-0700 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
HCPL-0700 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện HCPL-0700
tải về  HCPL-0700 Click to download

kích thước tập tin   275.07 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW INPUT CURRENT HIGH GAIN SPLIT DARLINGTON OPTOCOUPLERS

HCPL-0700 bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor


HCPL-0700 Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The HCPL-0700, HCPL-0701, HCPL-0730 and HCPL-0731 optocouplers consist of an AlGaAs LED optically coupled to a high gain split darlington photodetector housed in a compact 8-pin small outline package. The HCPL-0730 and HCPL-0731 devices have two channels per package for optimum mounting density.

FEATURES
• Low input current – 0.5 mA
• Superior CTR – 2000%
• Superior CMR – 10 kV/µs
• CTR guaranteed 0-70°C
• U.L. Recognized (file# E90700)
• VDE 0884 recognized (file# 136616)
   – approval pending for HCPL-0730/0731
• BSI recognized (file# 8661, 8662)
   – HCPL-0700/0701 only

APPLICATIONS
• Digital logic ground isolation
• Telephone ring detector
• EIA-RS-232C line receiver
• High common mode noise
   line receiver
• µP bus isolation
• Current loop receiver




Số phần tương tự - HCPL-0700

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HCPL-0700 HP-HCPL-0700 Datasheet
259Kb / 16P
Low Input Current, High Gain Optocouplers
logo
Fairchild Semiconductor
HCPL-0700 FAIRCHILD-HCPL-0700 Datasheet
272Kb / 12P
LOW INPUT CURRENT HIGH GAIN SPLIT DARLINGTON OPTOCOUPLERS
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HCPL-0700 HP-HCPL-0700 Datasheet
88Kb / 8P
Small Outline, 5 Lead, Low Input Current, High Gain Optocouplers
logo
Fairchild Semiconductor
HCPL-0700 FAIRCHILD-HCPL-0700 Datasheet
687Kb / 12P
LOW INPUT CURRENT HIGH GAIN SPLIT DARLINGTON OPTOCOUPLERS
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HCPL-0700 AVAGO-HCPL-0700 Datasheet
162Kb / 14P
Low Input Current, High Gain Optocouplers Low input current requirements ??0.5 mA
More results


Mô tả tương tự - HCPL-0700

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
QT Optoelectronics
6N138 QT-6N138 Datasheet
236Kb / 12P
LOW INPUT CURRENT HIGH GAIN SPLIT DARLINGTON OPTOCOUPLERS
logo
Fairchild Semiconductor
6N138 FAIRCHILD-6N138 Datasheet
249Kb / 13P
LOW INPUT CURRENT HIGH GAIN SPLIT DARLINGTON OPTOCOUPLERS
HCPL-2731 FAIRCHILD-HCPL-2731 Datasheet
561Kb / 15P
LOW INPUT CURRENT HIGH GAIN SPLIT DARLINGTON OPTOCOUPLERS
HCPL-0730 FAIRCHILD-HCPL-0730 Datasheet
272Kb / 12P
LOW INPUT CURRENT HIGH GAIN SPLIT DARLINGTON OPTOCOUPLERS
6N138 FAIRCHILD-6N138_06 Datasheet
575Kb / 15P
Low Input Current High Gain Split Darlington Optocouplers
HCPL-0700 FAIRCHILD-HCPL-0700_05 Datasheet
687Kb / 12P
LOW INPUT CURRENT HIGH GAIN SPLIT DARLINGTON OPTOCOUPLERS
6N138 FAIRCHILD-6N138_07 Datasheet
204Kb / 15P
Low Input Current High Gain Split Darlington Optocouplers
6N138M FAIRCHILD-6N138M Datasheet
442Kb / 14P
Low Input Current High Gain Split Darlington Optocouplers
HCPL0700 FAIRCHILD-HCPL0700 Datasheet
443Kb / 13P
Low Input Current High Gain Split Darlington Optocouplers
HCPL2731SD FAIRCHILD-HCPL2731SD Datasheet
304Kb / 15P
Low Input Current High Gain Split Darlington Optocouplers
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com