công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FFPF10UP60STU bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

FFPF10UP60STU Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện FFPF10UP60STU
tải về  FFPF10UP60STU tải về

kích thước tập tin   2104.58 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultrafast Recovery trr = 40 ns (@ IF = 1 A)

FFPF10UP60STU Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FFPF10UP60STU Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FFPF10UP60STU
tải về  FFPF10UP60STU Click to download

kích thước tập tin   2104.58 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultrafast Recovery trr = 40 ns (@ IF = 1 A)

FFPF10UP60STU bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor

FFPF10UP60STU Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FFPF10UP60STU Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FFPF10UP60STU Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FFPF10UP60STU Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor



Số phần tương tự - FFPF10UP60STU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FFPF10UP60STU FAIRCHILD-FFPF10UP60STU Datasheet
262Kb / 5P
   10 A, 600 V Ultrafast Diode
November 2014 Rev. C2
More results


Mô tả tương tự - FFPF10UP60STU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
RHRP8120 FAIRCHILD-RHRP8120 Datasheet
2Mb / 5P
   Hyperfast Recovery trr = 70 ns (@ IF= 8 A)
logo
Sanken electric
FML-4202S SANKEN-FML-4202S Datasheet
243Kb / 6P
   VRM = 200 V, IF(AV) = 20 A, trr = 40 ns Fast Recovery Diode
FMNS-4606S SANKEN-FMNS-4606S Datasheet
251Kb / 6P
   VRM = 600 V, IF(AV) = 60 A, trr = 100 ns Fast Recovery Diode
CTXS-5306S SANKEN-CTXS-5306S Datasheet
269Kb / 6P
   VRM = 600 V, IF(AV) = 30 A, trr = 35 ns Fast Recovery Diode
FMLB-4204S SANKEN-FMLB-4204S Datasheet
240Kb / 6P
   VRM = 400 V, IF(AV) = 20 A, trr = 50 ns Fast Recovery Diode
CTXS-5606S SANKEN-CTXS-5606S Datasheet
276Kb / 6P
   VRM = 600 V, IF(AV) = 60 A, trr = 50 ns Fast Recovery Diode
logo
Kersemi Electronic Co.,...
MURH840CT KERSEMI-MURH840CT Datasheet
409Kb / 4P
   ULTRAFAST RECTIFIER 8.0 AMPERES, 400 VOLTS trr = 28 ns
logo
International Rectifier
MUR3020WT IRF-MUR3020WT Datasheet
167Kb / 7P
   Ultrafast Rectifier (trr = 35ns , IF(AV) = 30Amp , VR = 200V)
MURB1520PBF IRF-MURB1520PBF Datasheet
216Kb / 10P
   Ultrafast Rectifier ( trr = 35ns , IF(AV) = 15Amp , VR = 200V )
logo
Nell Semiconductor Co.,...
N-40EPU06 NELLSEMI-N-40EPU06 Datasheet
1Mb / 6P
   FRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 40 A
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com