công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQPF7N10 bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF7N10 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện FQPF7N10
tải về  FQPF7N10 tải về

kích thước tập tin   547.7 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 100V N-Channel MOSFET

FQPF7N10 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FQPF7N10 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQPF7N10
tải về  FQPF7N10 Click to download

kích thước tập tin   547.7 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 100V N-Channel MOSFET

FQPF7N10 bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF7N10 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF7N10 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology is especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation modes. These devices are well suited for low voltage applications such as audio amplifiers, high efficiency switching DC/DC converters, and DC motor control.

Features
• 5.5A, 100V, RDS(on) = 0.35Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 5.8 nC)
• Low Crss ( typical 10 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• 175°C maximum junction temperature rating




Số phần tương tự - FQPF7N10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF7N10 FAIRCHILD-FQPF7N10 Datasheet
552Kb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF7N10 ISC-FQPF7N10 Datasheet
277Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF7N10L FAIRCHILD-FQPF7N10L Datasheet
552Kb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF7N10L ISC-FQPF7N10L Datasheet
277Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results


Mô tả tương tự - FQPF7N10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB44N10 FAIRCHILD-FQB44N10 Datasheet
640Kb / 9P
   100V N-Channel MOSFET
FQP55N10 FAIRCHILD-FQP55N10 Datasheet
666Kb / 8P
   100V N-Channel MOSFET
FQH140N10 FAIRCHILD-FQH140N10 Datasheet
679Kb / 8P
   100V N-Channel MOSFET
FQD13N10 FAIRCHILD-FQD13N10 Datasheet
619Kb / 9P
   100V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO3442 AOSMD-AO3442 Datasheet
500Kb / 5P
   100V N-Channel MOSFET
AO4482 AOSMD-AO4482 Datasheet
204Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
AON2290 AOSMD-AON2290 Datasheet
227Kb / 5P
   100V N-Channel MOSFET
AOD478 AOSMD-AOD478 Datasheet
427Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
AON6290 AOSMD-AON6290 Datasheet
271Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
AOT416 AOSMD-AOT416 Datasheet
280Kb / 7P
   100V N-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4454 WHXPCB-AO4454 Datasheet
2Mb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com