công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQPF6N15 bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF6N15 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện FQPF6N15
tải về  FQPF6N15 tải về

kích thước tập tin   744.48 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 150V N-Channel MOSFET

FQPF6N15 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FQPF6N15 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQPF6N15
tải về  FQPF6N15 Click to download

kích thước tập tin   744.48 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 150V N-Channel MOSFET

FQPF6N15 bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF6N15 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N15 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N15 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N15 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N15 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N15 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N15 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N15 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF6N15 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are product using Fairchilds proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advance technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switching DC/DC converters, and DC motor control, uninterrupted power supply.

Features
• 5.0A, 150V, RDS(on) = 0.6Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge (typical 6.5 nC)
• Low Crss ( typical 9.6 pF )
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• 175°C maximum junction temperature rating




Số phần tương tự - FQPF6N15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF6N25 FAIRCHILD-FQPF6N25 Datasheet
734Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF6N40C FAIRCHILD-FQPF6N40C Datasheet
851Kb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF6N40CF FAIRCHILD-FQPF6N40CF Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF6N40CF FAIRCHILD-FQPF6N40CF_12 Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF6N45 FAIRCHILD-FQPF6N45 Datasheet
589Kb / 8P
   450V N-Channel MOSFET
More results


Mô tả tương tự - FQPF6N15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB14N15 FAIRCHILD-FQB14N15 Datasheet
788Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF5N15 FAIRCHILD-FQPF5N15 Datasheet
748Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FQD16N15 FAIRCHILD-FQD16N15 Datasheet
730Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF9N15 FAIRCHILD-FQPF9N15 Datasheet
755Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF1502G5 GOOD-ARK-SSF1502G5_15 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
SSS1510 GOOD-ARK-SSS1510 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOB2502L AOSMD-AOB2502L Datasheet
334Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
AON6250 AOSMD-AON6250 Datasheet
283Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP28N15 FAIRCHILD-FQP28N15 Datasheet
797Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FDP79N15 FAIRCHILD-FDP79N15 Datasheet
1Mb / 10P
   150V N-Channel MOSFET
FQB45N15V2 FAIRCHILD-FQB45N15V2 Datasheet
668Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com