công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQPF3N40 bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF3N40 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện FQPF3N40
tải về  FQPF3N40 tải về

kích thước tập tin   719.14 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 400V N-Channel MOSFET

FQPF3N40 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FQPF3N40 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQPF3N40
tải về  FQPF3N40 Click to download

kích thước tập tin   719.14 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 400V N-Channel MOSFET

FQPF3N40 bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF3N40 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF3N40 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF3N40 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF3N40 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF3N40 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF3N40 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF3N40 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF3N40 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF3N40 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• 1.6A, 400V, RDS(on) = 3.4Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 6.0 nC)
• Low Crss ( typical 4.2 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




Số phần tương tự - FQPF3N40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF3N25 FAIRCHILD-FQPF3N25 Datasheet
641Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF3N25 ISC-FQPF3N25 Datasheet
278Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF3N30 FAIRCHILD-FQPF3N30 Datasheet
720Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQPF3N50C FAIRCHILD-FQPF3N50C Datasheet
1Mb / 10P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF3N50C ISC-FQPF3N50C Datasheet
277Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results


Mô tả tương tự - FQPF3N40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB6N40C FAIRCHILD-FQB6N40C Datasheet
663Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
FQA17N40 FAIRCHILD-FQA17N40 Datasheet
730Kb / 8P
   400V N-CHANNEL MOSFET
FQP6N40CF FAIRCHILD-FQP6N40CF_12 Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFS11N40 SEMIHOW-HFS11N40 Datasheet
786Kb / 7P
   400V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF11N40 FAIRCHILD-FQAF11N40 Datasheet
698Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQAF17N40 FAIRCHILD-FQAF17N40 Datasheet
707Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF5N40 FAIRCHILD-FQPF5N40 Datasheet
728Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQP3N40 FAIRCHILD-FQP3N40 Datasheet
716Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQD3N40 FAIRCHILD-FQD3N40 Datasheet
717Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
FQL50N40 FAIRCHILD-FQL50N40 Datasheet
798Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
IRF740B FAIRCHILD-IRF740B Datasheet
894Kb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com