công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQPF19N20L bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF19N20L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện FQPF19N20L
tải về  FQPF19N20L tải về

kích thước tập tin   712.91 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 200V LOGIC N-Channel MOSFET

FQPF19N20L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FQPF19N20L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQPF19N20L
tải về  FQPF19N20L Click to download

kích thước tập tin   712.91 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 200V LOGIC N-Channel MOSFET

FQPF19N20L bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF19N20L Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF19N20L Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF19N20L Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF19N20L Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF19N20L Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF19N20L Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF19N20L Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF19N20L Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF19N20L Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are product using Fairchilds proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advance technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switching DC/DC converters, switch mode power supply, motor control.

Features
• 12.8A, 200V, RDS(on) = 0.14Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge (typical 27 nC)
• Low Crss ( typical 30 pF )
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• Low level gate drive requirement allowing direct operation from logic drivers




Số phần tương tự - FQPF19N20L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF19N20 FAIRCHILD-FQPF19N20 Datasheet
691Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF19N20 ISC-FQPF19N20 Datasheet
278Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF19N20C FAIRCHILD-FQPF19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Mô tả tương tự - FQPF19N20L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD5N20L FAIRCHILD-FQD5N20L_08 Datasheet
624Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB10N20L FAIRCHILD-FQB10N20L Datasheet
574Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF7N20L FAIRCHILD-FQPF7N20L Datasheet
547Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQT4N20L FAIRCHILD-FQT4N20L Datasheet
627Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP4N20L FAIRCHILD-FQP4N20L Datasheet
506Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB12N20L FAIRCHILD-FQB12N20L Datasheet
607Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP19N20L FAIRCHILD-FQP19N20L Datasheet
734Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP5N20L FAIRCHILD-FQP5N20L Datasheet
605Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQA19N20L FAIRCHILD-FQA19N20L Datasheet
742Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB7N20L FAIRCHILD-FQB7N20L Datasheet
569Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP12N20L FAIRCHILD-FQP12N20L Datasheet
567Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com