công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQPF13N10L bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF13N10L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện FQPF13N10L
tải về  FQPF13N10L tải về

kích thước tập tin   554.44 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 100V LOGIC N-Channel MOSFET

FQPF13N10L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FQPF13N10L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQPF13N10L
tải về  FQPF13N10L Click to download

kích thước tập tin   554.44 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 100V LOGIC N-Channel MOSFET

FQPF13N10L bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF13N10L Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N10L Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N10L Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N10L Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N10L Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N10L Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N10L Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N10L Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF13N10L Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology. This advanced technology is especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation modes. These devices are well suited for low voltage applications such as high efficiency switching DC/DC converters, and DC motor control

Features
• 8.7A, 100V, RDS(on) = 0.18Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 8.7 nC)
• Low Crss ( typical 20 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• 175°C maximum junction temperature rating




Số phần tương tự - FQPF13N10L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF13N10L ISC-FQPF13N10L Datasheet
278Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results


Mô tả tương tự - FQPF13N10L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD13N10L FAIRCHILD-FQD13N10L Datasheet
548Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB33N10L FAIRCHILD-FQB33N10L Datasheet
660Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF19N10L FAIRCHILD-FQPF19N10L Datasheet
614Kb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQU13N10L FAIRCHILD-FQU13N10L_09 Datasheet
635Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD13N10L KERSEMI-KSMD13N10L Datasheet
1Mb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
KSM13N10L KERSEMI-KSM13N10L Datasheet
1Mb / 6P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB19N10L FAIRCHILD-FQB19N10L Datasheet
609Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQT7N10L FAIRCHILD-FQT7N10L Datasheet
642Kb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB7N10L FAIRCHILD-FQB7N10L Datasheet
556Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU13N10L KERSEMI-KSMU13N10L Datasheet
1Mb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
KSMD7N10L KERSEMI-KSMD7N10L Datasheet
1Mb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com