công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5360B bảng dữ liệu (PDF) - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.

1N5360B Datasheet PDF - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.
tên linh kiện 1N5360B
tải về  1N5360B tải về

kích thước tập tin   209.18 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  GXELECTRONICS [Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.sddzg.com
Logo GXELECTRONICS - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 5W ZENER DIODE

1N5360B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1N5360B Datasheet PDF - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.

tên linh kiện 1N5360B
tải về  1N5360B Click to download

kích thước tập tin   209.18 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  GXELECTRONICS [Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.sddzg.com
Logo GXELECTRONICS - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 5W ZENER DIODE

1N5360B bảng dữ liệu (HTML) - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.

1N5360B Datasheet HTML 1Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd. 1N5360B Datasheet HTML 2Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd. 1N5360B Datasheet HTML 3Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.

1N5360B Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Voltage Range 8.2V - 200V
• Glass Passivated Junction
• 5W Steady State
• High Surge Capability
• ±5% Voltage Tolerance on Nominal VZ is Standard
• 100% Tested




Số phần tương tự - 1N5360B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
1N5360B MOTOROLA-1N5360B Datasheet
87Kb / 6P
   5 WATT ZENER REGULATOR DIODES 3.3-200 VOLTS
logo
Microsemi Corporation
1N5360B MICROSEMI-1N5360B Datasheet
157Kb / 3P
   Silicon 5 Watt Zener Diodes
logo
Semikron International
1N5360B SEMIKRON-1N5360B Datasheet
51Kb / 2P
   Zener silicon diodes
logo
ON Semiconductor
1N5360B ONSEMI-1N5360B Datasheet
135Kb / 7P
   5 Watt Surmetic 40 Zener Voltage Regulators
November, 2013 ??Rev. 15
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N5360B EIC-1N5360B Datasheet
59Kb / 3P
   SILICON ZENER DIODES
More results


Mô tả tương tự - 1N5360B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
1N5344B DIODES-1N5344B Datasheet
63Kb / 3P
   5W ZENER DIODE
DS21407 Rev. D-3
logo
Diotech Company.
1N5333B DIOTECH-1N5333B Datasheet
869Kb / 3P
   5W SILICON ZENER DIODE
SMBJ5333B DIOTECH-SMBJ5333B Datasheet
733Kb / 3P
   5W SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODE
logo
Formosa MS
1N5338B FORMOSA-1N5338B Datasheet
948Kb / 4P
   5W Zener Diode 5.1 to 200V
logo
Dongguan Pingjingsemi T...
1N5333B PJSEMI-1N5333B Datasheet
1Mb / 6P
   5W Zener Doides
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1PGSMC5348 TSC-1PGSMC5348 Datasheet
296Kb / 6P
   5W, 11V - 51V Surface Mount Silicon Zener Diode
logo
Sensitron
1N4963 SENSITRON-1N4963 Datasheet
44Kb / 2P
   ZENER 5W VOLTAGE REGULATOR
1C4963 SENSITRON-1C4963 Datasheet
58Kb / 2P
   ZENER 5W VOLTAGE REGULATOR
1C4981 SENSITRON-1C4981 Datasheet
147Kb / 2P
   ZENER 5W VOLTAGE REGULATOR
1N4954 SENSITRON-1N4954 Datasheet
127Kb / 3P
   Zener 5W Voltage Regulator
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com