công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KSD362 bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

KSD362 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện KSD362
tải về  KSD362 tải về

kích thước tập tin   67.03 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện B/W TV Horizontal Deflection Output

KSD362 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
KSD362 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện KSD362
tải về  KSD362 Click to download

kích thước tập tin   67.03 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện B/W TV Horizontal Deflection Output

KSD362 bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor

KSD362 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KSD362 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KSD362 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KSD362 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor

KSD362 Thông tin chi tiết sản phẩm

B/W TV Horizontal Deflection Output

• Collector-Base Voltage : VCBO=150V
• Collector Current : IC=5A
• Collector Dissipation : PC=40W(TC=25°C)




Số phần tương tự - KSD362

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
KSD362 SAMSUNG-KSD362 Datasheet
223Kb / 6P
   NPN (B/W TV HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT)
logo
Fairchild Semiconductor
KSD362 FAIRCHILD-KSD362 Datasheet
61Kb / 4P
   B/W TV Horizontal Deflection Output
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
KSD362 FOSHAN-KSD362 Datasheet
997Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-220 Plastic Package.
logo
Inchange Semiconductor ...
KSD362 ISC-KSD362 Datasheet
243Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
More results


Mô tả tương tự - KSD362

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSC2233 FAIRCHILD-KSC2233 Datasheet
42Kb / 4P
   B/W TV Horizontal Deflection Output
logo
List of Unclassifed Man...
2SC940 ETC-2SC940 Datasheet
42Kb / 1P
   B/W TV Horizontal Deflection Output
logo
Fairchild Semiconductor
KSD362 FAIRCHILD-KSD362 Datasheet
61Kb / 4P
   B/W TV Horizontal Deflection Output
KSD363R FAIRCHILD-KSD363R Datasheet
65Kb / 4P
   B/W TV Horizontal Deflection Output
KSD363 FAIRCHILD-KSD363 Datasheet
60Kb / 4P
   B/W TV Horizontal Deflection Output
KSD1362 FAIRCHILD-KSD1362 Datasheet
47Kb / 4P
   B/W TV Horizontal Deflection Output
logo
Samsung semiconductor
KSD362 SAMSUNG-KSD362 Datasheet
223Kb / 6P
   NPN (B/W TV HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT)
logo
KEC(Korea Electronics)
KTC1003 KEC-KTC1003 Datasheet
247Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED NPN TRANSISTOR (B/W TV HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT)
KTC3231 KEC-KTC3231 Datasheet
324Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED NPN TRANSISTOR (B/W TV HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT)
logo
Hitachi Semiconductor
2SC3769 HITACHI-2SC3769 Datasheet
34Kb / 1P
   TV HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com