công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQA9P25 bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQA9P25 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện FQA9P25
tải về  FQA9P25 tải về

kích thước tập tin   576.3 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 250V P-Channel MOSFET

FQA9P25 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FQA9P25 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQA9P25
tải về  FQA9P25 Click to download

kích thước tập tin   576.3 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 250V P-Channel MOSFET

FQA9P25 bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQA9P25 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA9P25 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA9P25 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA9P25 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA9P25 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA9P25 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA9P25 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA9P25 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQA9P25 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description
These P-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology is especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand a high energy pulse in the avalanche and commutation modes. These devices are well suited for high efficiency switching DC/DC converters.

Features
• -10.5A, -250V, RDS(on) = 0.62Ω @VGS = -10 V
• Low gate charge ( typical 29 nC)
• Low Crss ( typical 27 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




Số phần tương tự - FQA9P25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQA90N08 FAIRCHILD-FQA90N08 Datasheet
675Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA90N08 ISC-FQA90N08 Datasheet
304Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQA90N10V2 FAIRCHILD-FQA90N10V2 Datasheet
1Mb / 8P
   100V N-Channel MOSFET
FQA90N15 FAIRCHILD-FQA90N15 Datasheet
749Kb / 8P
   N-Channel Power MOSFET
FQA90N15 FAIRCHILD-FQA90N15 Datasheet
678Kb / 9P
   N-Channel Power MOSFET
More results


Mô tả tương tự - FQA9P25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF6P25 FAIRCHILD-FQPF6P25 Datasheet
534Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
FQP2P25 FAIRCHILD-FQP2P25 Datasheet
549Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
FQP4P25 FAIRCHILD-FQP4P25 Datasheet
568Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
FQD2P25 FAIRCHILD-FQD2P25 Datasheet
535Kb / 9P
   250V P-Channel MOSFET
FQP6P25 FAIRCHILD-FQP6P25 Datasheet
508Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD2P25 KERSEMI-KSMD2P25 Datasheet
1Mb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
KSMD4P25 KERSEMI-KSMD4P25 Datasheet
1Mb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD6P25TM FAIRCHILD-FQD6P25TM Datasheet
640Kb / 9P
   250V P-Channel MOSFET
FQD6P25 FAIRCHILD-FQD6P25 Datasheet
511Kb / 9P
   250V P-Channel MOSFET
FQPF4P25 FAIRCHILD-FQPF4P25 Datasheet
573Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
FQB9P25 FAIRCHILD-FQB9P25 Datasheet
573Kb / 9P
   250V P-Channel MOSFET
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com