công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQA13N80 bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQA13N80 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện FQA13N80
tải về  FQA13N80 tải về

kích thước tập tin   731.59 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 800V N-Channel MOSFET

FQA13N80 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FQA13N80 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQA13N80
tải về  FQA13N80 Click to download

kích thước tập tin   731.59 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 800V N-Channel MOSFET

FQA13N80 bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQA13N80 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA13N80 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA13N80 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA13N80 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA13N80 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA13N80 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA13N80 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA13N80 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQA13N80 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
This N-Channel enhancement mode power MOSFET is produced using Fairchild Semiconductor®’s proprietary planar stripe and DMOS technology. This advanced MOSFET technology has been especially tailored to reduce on-state resistance, and to provide superior switching performance and high avalanche energy strength. These devices are suitable for switched mode power supplies, active power factor correction (PFC), and electronic lamp ballasts.

Features
• 12.6 A, 800 V, RDS(on) = 750 mΩ (Max.) @ VGS = 10 V ID = 6.8 A
• Low Gate Charge (Typ. 68 nC)
• Low Crss (Typ. 30 pF)
• 100% Avalanche Tested




Số phần tương tự - FQA13N80

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N80 FAIRCHILD-FQA13N80 Datasheet
830Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQA13N80 FAIRCHILD-FQA13N80 Datasheet
833Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA13N80 ISC-FQA13N80 Datasheet
363Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N80-F109 FAIRCHILD-FQA13N80-F109 Datasheet
1Mb / 8P
   12.6 A, 800 V, RDS(on) = 750 m廓 (Max.) @ VGS = 10 VID = 6.8 A
FQA13N80 FAIRCHILD-FQA13N80_06 Datasheet
830Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
More results


Mô tả tương tự - FQA13N80

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N80 FAIRCHILD-FQB3N80 Datasheet
661Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQP2N80 FAIRCHILD-FQP2N80 Datasheet
649Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF4N80 FAIRCHILD-FQPF4N80 Datasheet
639Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF6N80 FAIRCHILD-FQPF6N80 Datasheet
665Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80 FAIRCHILD-FQA10N80_06 Datasheet
801Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQA6N80 FAIRCHILD-FQA6N80 Datasheet
677Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQP8N80C FAIRCHILD-FQP8N80C_09 Datasheet
1Mb / 12P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80 FAIRCHILD-FQA10N80_07 Datasheet
803Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFH10N80 SEMIHOW-HFH10N80 Datasheet
1Mb / 7P
   800V N-Channel MOSFET
HFS3N80 SEMIHOW-HFS3N80 Datasheet
1Mb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com