công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FM20S3X bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

FM20S3X Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện FM20S3X
tải về  FM20S3X tải về

kích thước tập tin   357.58 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultra-Low-Power Analog Temperature Sensor

FM20S3X Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FM20S3X Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FM20S3X
tải về  FM20S3X Click to download

kích thước tập tin   357.58 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultra-Low-Power Analog Temperature Sensor

FM20S3X bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor

FM20S3X Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FM20S3X Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FM20S3X Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FM20S3X Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FM20S3X Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FM20S3X Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FM20S3X Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FM20S3X Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FM20S3X Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

FM20S3X Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
As a precision CMOS temperature sensor, the FM20 is cost-effective for accurate low-power temperature monitoring applications. Output voltage versus temperature is extremely linear. With no load, the supply current is typically 1µA. For normal operation, the load on VOUT should be 5MΩ or less.

Features
• Analog Output, -11.77mV/°C
• Range, -55 to 130°C
• Accuracy, ±1°C at 25°C
• Supply Current, 9µA typical
• Output Drive, 1µA
• Self-heating < 0.021°C
• Operating Voltage: +2.4V to +6V

Applications
• Mobile Phones
• Computers
• Battery Management
• Office Equipment
• HVAC
• Power Supply Modules
• Disk Drives
• Automotive




Số phần tương tự - FM20S3X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
FM20 ETC2-FM20 Datasheet
35Kb / 2P
   External dimensions 1
logo
RFE international
FM200 RFE-FM200 Datasheet
87Kb / 1P
   FUSIBLE RESISTORS FM, FKN, & FSQ Series: Fusible
logo
TE Connectivity Ltd
FM200 TEC-FM200 Datasheet
197Kb / 2P
   n Optional quick connect tabs for sensing
logo
Extech Instruments Corp...
FM200 EXTECH-FM200 Datasheet
271Kb / 1P
   FM200 Handheld Formaldehyde (CH2O or HCHO) Meter
logo
RFE international
FM200 RFE-FM200 Datasheet
1Mb / 2P
   Fusible Flameproof Resistors
01-MAR-2023
More results


Mô tả tương tự - FM20S3X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STLM20 STMICROELECTRONICS-STLM20 Datasheet
186Kb / 17P
   Ultra-low Current 2.4V precision analog temperature sensor
STLM20 STMICROELECTRONICS-STLM20_07 Datasheet
156Kb / 16P
   Ultra-low current 2.4V precision analog temperature sensor
logo
List of Unclassifed Man...
ATS20 ETC2-ATS20 Datasheet
279Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE ULTRA-LOW-POWER TEMPERATURE SENSOR
logo
Texas Instruments
TMP20 TI-TMP20_15 Datasheet
1Mb / 19P
[Old version datasheet]   짹2.5째C Low-Power, Analog Out TEMPERATURE SENSOR
TMP20 TI1-TMP20 Datasheet
966Kb / 18P
[Old version datasheet]   짹2.5째C Low-Power, Analog Out TEMPERATURE SENSOR
logo
Silicon Microstructures...
SM6250-DDN-T-050-000 SMI-SM6250-DDN-T-050-000 Datasheet
358Kb / 5P
   Ultra-Low Pressure Analog Sensor
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX6605 MAXIM-MAX6605_09 Datasheet
125Kb / 6P
   Low-Power Analog Temperature Sensor in SC70 Package
Rev 3; 12/09
MAX6605 MAXIM-MAX6605_08 Datasheet
97Kb / 6P
   Low-Power Analog Temperature Sensor in SC70 Package
Rev 2; 11/08
MAX6605 MAXIM-MAX6605 Datasheet
130Kb / 5P
   Low-Power Analog Temperature Sensor in SC70 Package
Rev 0; 10/00
logo
Fairchild Semiconductor
FM50 FAIRCHILD-FM50_04 Datasheet
41Kb / 8P
   Analog Temperature Sensor
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com