công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDG328P bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDG328P Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện FDG328P
tải về  FDG328P tải về

kích thước tập tin   76.76 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET

FDG328P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FDG328P Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDG328P
tải về  FDG328P Click to download

kích thước tập tin   76.76 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET

FDG328P bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDG328P Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDG328P Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDG328P Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDG328P Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDG328P Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor

FDG328P Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
This P-Channel 2.5V specified MOSFET is produced in a rugged gate version of Fairchild Semiconductor’s advanced PowerTrench process. It has been optimized
for power management applications for a wide range of gate drive voltages (2.5V – 12V).

Features
•–1.5 A, –20 V. Rds(on)= 0.145 Ω@ Vgs= –4.5 V
Rds(on)= 0.210 Ω@ Vgs= –2.5 V
• Low gate charge
• High performance trench technology for extremely low Rds(on)
• Compact industry standard SC70-6 surface mount package




Số phần tương tự - FDG328P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDG326 FAIRCHILD-FDG326 Datasheet
69Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDG326P FAIRCHILD-FDG326P Datasheet
69Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
logo
Texas Instruments
FDG326P TI-FDG326P Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Triple-Supply Power Management IC for Powering FPGAs and DSPs
logo
Fairchild Semiconductor
FDG327N FAIRCHILD-FDG327N Datasheet
79Kb / 5P
   20V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDG327NZ FAIRCHILD-FDG327NZ Datasheet
235Kb / 5P
   20V N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Mô tả tương tự - FDG328P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDC634P FAIRCHILD-FDC634P_01 Datasheet
138Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
SI4463DY FAIRCHILD-SI4463DY Datasheet
49Kb / 3P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDC638P FAIRCHILD-FDC638P_01 Datasheet
156Kb / 5P
   P-Channel 2.5V PowerTrench Specified MOSFET
FDN302P FAIRCHILD-FDN302P Datasheet
103Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDN342P FAIRCHILD-FDN342P Datasheet
307Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench??MOSFET
FDR840P FAIRCHILD-FDR840P Datasheet
78Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDC602P FAIRCHILD-FDC602P_01 Datasheet
66Kb / 5P
   P-Channel 2.5V PowerTrench Specified MOSFET
FDW264P FAIRCHILD-FDW264P Datasheet
153Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
SI6463DQ FAIRCHILD-SI6463DQ Datasheet
97Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDS6576 FAIRCHILD-FDS6576_06 Datasheet
451Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KDS6375 KEXIN-KDS6375 Datasheet
66Kb / 2P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com