công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDC3512 bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDC3512 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện FDC3512
tải về  FDC3512 tải về

kích thước tập tin   133.26 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 80V N-Channel PowerTrench MOSFET

FDC3512 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FDC3512 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDC3512
tải về  FDC3512 Click to download

kích thước tập tin   133.26 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 80V N-Channel PowerTrench MOSFET

FDC3512 bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDC3512 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDC3512 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDC3512 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDC3512 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDC3512 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor

FDC3512 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description
This N-Channel MOSFET has been designed specifically to improve the overall efficiency of DC/DC converters using either synchronous or conventional switching PWM controllers. It has been optimized for low gate charge, low RDS(ON) and fast switching speed.
   
Features
• 3.0 A, 80 V RDS(ON) = 77 mΩ @ VGS = 10 V
                     RDS(ON) = 88 mΩ @ VGS = 6 V
• High performance trench technology for extremely
    low RDS(ON)
• Low gate charge (13nC typ)
• High power and current handling capability
• Fast switching speed
   
Applications
• DC/DC converter
   




Số phần tương tự - FDC3512

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDC3512 VBSEMI-FDC3512 Datasheet
1,008Kb / 9P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
More results


Mô tả tương tự - FDC3512

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
KDS3512 KEXIN-KDS3512 Datasheet
62Kb / 2P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SI4480DY FAIRCHILD-SI4480DY Datasheet
90Kb / 5P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS3590 FAIRCHILD-FDS3590 Datasheet
204Kb / 8P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS3570 FAIRCHILD-FDS3570_00 Datasheet
83Kb / 5P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS3570 FAIRCHILD-FDS3570 Datasheet
250Kb / 8P
   80V N-Channel PowerTrench??MOSFET
FDD3570 FAIRCHILD-FDD3570 Datasheet
219Kb / 8P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD3570_0011 FAIRCHILD-FDD3570_0011 Datasheet
76Kb / 5P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS3512 FAIRCHILD-FDS3512 Datasheet
86Kb / 5P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS3580 FAIRCHILD-FDS3580_00 Datasheet
84Kb / 5P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD3580 FAIRCHILD-FDD3580 Datasheet
125Kb / 5P
   80V N-Channel PowerTrench??MOSFET
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com