công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FFPF30UA60S bảng dữ liệu (PDF) - Diodes Incorporated

FFPF30UA60S Datasheet PDF - Diodes Incorporated
tên linh kiện FFPF30UA60S
tải về  FFPF30UA60S tải về

kích thước tập tin   2699.68 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện 30 A, 600 V, Ultrafast ll Diode

FFPF30UA60S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FFPF30UA60S Datasheet PDF - Diodes Incorporated

tên linh kiện FFPF30UA60S
tải về  FFPF30UA60S Click to download

kích thước tập tin   2699.68 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện 30 A, 600 V, Ultrafast ll Diode

FFPF30UA60S bảng dữ liệu (HTML) - Diodes Incorporated

FFPF30UA60S Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated FFPF30UA60S Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated FFPF30UA60S Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated FFPF30UA60S Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated FFPF30UA60S Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated

FFPF30UA60S Thông tin chi tiết sản phẩm

30 A, 600 V, Ultrafast ll Diode

The FFPF30UA60S is a ultrafast ll diode with low forward voltage drop. This device is intended for use as freewheeling and clamping diodes in a variety of switching power supplies and other power switching applications. It is specially suited for use in switching power supplies and industrial application.

Features
• Ultrafast Recovery trr = 90 ns (@ IF = 30 A)
• Max Forward Voltage, VF = 2.2 V (@ TC = 25°C)
• 600 V Reverse Voltage and High Reliability
• Avalanche Energy Rated
• RoHS Compliant

Applications
• Boost Diode in PFC and Switching Mode Power Supply
• Welding, UPS and Motor Control Application




Số phần tương tự - FFPF30UA60S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Thinki Semiconductor Co...
FFPF30UA60S THINKISEMI-FFPF30UA60S Datasheet
3Mb / 3P
   30Amperes,600Volts Single Insulated Package Ultra Fast Recovery Epitaxial Diode
More results


Mô tả tương tự - FFPF30UA60S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FFAF60UA60DN FAIRCHILD-FFAF60UA60DN Datasheet
2Mb / 5P
   60 A, 600 V, Ultrafast ll Dual Diode
logo
STMicroelectronics
STTH30M06S STMICROELECTRONICS-STTH30M06S Datasheet
208Kb / 10P
   600 V, 30 A ultrafast high voltage diode
June 2021
logo
ON Semiconductor
RURG3060-F085 ONSEMI-RURG3060-F085 Datasheet
5Mb / 7P
   Ultrafast Rectifier 30 A, 600 V
March, 2020 - Rev. 4
RURG3060CC-F085 ONSEMI-RURG3060CC-F085 Datasheet
488Kb / 7P
   Ultrafast Rectifier 30 A, 600 V
February, 2020 - Rev. 4
logo
STMicroelectronics
STTH30L06-Y STMICROELECTRONICS-STTH30L06-Y_V01 Datasheet
300Kb / 13P
   Automotive 600 V, 30 A low drop ultrafast diode
October 2020
logo
Fairchild Semiconductor
FFA60UA60DN FAIRCHILD-FFA60UA60DN Datasheet
601Kb / 5P
   60 A, 600 V Ultrafast Diode
FFPF10UP60S FAIRCHILD-FFPF10UP60S_V01 Datasheet
262Kb / 5P
   10 A, 600 V Ultrafast Diode
November 2014 Rev. C2
logo
STMicroelectronics
STTH30RQ06 STMICROELECTRONICS-STTH30RQ06 Datasheet
628Kb / 20P
   600 V, 30 A ultrafast high voltage rectifier
March 2020
STTH30RQ06L2 STMICROELECTRONICS-STTH30RQ06L2 Datasheet
460Kb / 12P
   600 V, 30 A ultrafast high voltage rectifier
December 2021 Rev 3
STTH30RQ06L2Y STMICROELECTRONICS-STTH30RQ06L2Y Datasheet
464Kb / 12P
   Automotive 600 V, 30 A ultrafast high voltage rectifier
December 2021 Rev 3
More results




Giới thiệu về Diodes Incorporated


Diodes Incorporated là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, sản xuất và cung cấp một loạt các chất bán dẫn tín hiệu rời rạc, tương tự và hỗn hợp và các giải pháp năng lượng hoàn chỉnh.
Công ty được thành lập vào năm 1964 và có trụ sở tại Plano, Texas.
Nó hoạt động trên toàn cầu với các trung tâm bán hàng, hỗ trợ và thiết kế ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.
Diodes Incorporated phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, người tiêu dùng và công nghiệp.
Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm, bao gồm điốt, bộ chỉnh lưu, bóng bán dẫn, bộ điều chỉnh điện áp, MOSFET, trình điều khiển LED và thiết bị bảo vệ, trong số những người khác.
Nhiệm vụ của công ty là cung cấp cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao, trách nhiệm cao và dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Diodes Incorporated cam kết trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý năng lượng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com