công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM250B-E bảng dữ liệu (PDF) - Leshan Radio Company

SM250B-E Datasheet PDF - Leshan Radio Company
tên linh kiện SM250B-E
tải về  SM250B-E tải về

kích thước tập tin   300.82 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company
Giải thích chi tiết về linh kiện Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A

SM250B-E Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SM250B-E Datasheet PDF - Leshan Radio Company

tên linh kiện SM250B-E
tải về  SM250B-E Click to download

kích thước tập tin   300.82 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company
Giải thích chi tiết về linh kiện Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A

SM250B-E bảng dữ liệu (HTML) - Leshan Radio Company

SM250B-E Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SM250B-E Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SM250B-E Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SM250B-E Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company SM250B-E Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company SM250B-E Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company SM250B-E Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company SM250B-E Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company SM250B-E Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company

SM250B-E Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
* Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0
* Low power loss,high efficiency
* For use in low voltage high frequency inverters, free wheeling,and polarity protection applications
* Guardring for over voltage protection
* High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds at terminals
* IEC61000-4-2 ESD Air Contact≥±15KV




Số phần tương tự - SM250B-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bytes
SM250B BYTES-SM250B Datasheet
153Kb / 2P
   2.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
UNIOHM CORPORATION
SM250B UNIOHM-SM250B Datasheet
67Kb / 2P
   2.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
SM250B TAYCHIPST-SM250B Datasheet
3Mb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Leshan Radio Company
SM250B LRC-SM250B Datasheet
188Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM250B AITSEMI-SM250B Datasheet
415Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODES REVERSE VOLT 20-100V FORWARD CURRENT 2A
REV1.0
More results


Mô tả tương tự - SM250B-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
SM220A-E LRC-SM220A-E Datasheet
186Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
SM220B LRC-SM220B Datasheet
188Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
SM320B LRC-SM320B Datasheet
84Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
logo
First Silicon Co., Ltd
SM520AF FS-SM520AF Datasheet
159Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
logo
Leshan Radio Company
SM320A LRC-SM320A Datasheet
253Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
SM120A LRC-SM120A Datasheet
174Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 1.0A
SM120A-E LRC-SM120A-E Datasheet
186Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 1.0A
SM520BF LRC-SM520BF Datasheet
302Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520BF-E LRC-SM520BF-E Datasheet
243Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520A-E LRC-SM520A-E Datasheet
300Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com