công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5161BRMZ10 bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices

AD5161BRMZ10 Datasheet PDF - Analog Devices
tên linh kiện AD5161BRMZ10
tải về  AD5161BRMZ10 tải về

kích thước tập tin   503.83 Kbytes
Page   20 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện 256-Position SPI/I2C Selectable Digital Potentiometer

AD5161BRMZ10 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AD5161BRMZ10 Datasheet PDF - Analog Devices

tên linh kiện AD5161BRMZ10
tải về  AD5161BRMZ10 Click to download

kích thước tập tin   503.83 Kbytes
Page   20 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện 256-Position SPI/I2C Selectable Digital Potentiometer

AD5161BRMZ10 bảng dữ liệu (HTML) - Analog Devices

Back Button AD5161BRMZ10 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD5161BRMZ10 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD5161BRMZ10 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5161BRMZ10 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5161BRMZ10 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5161BRMZ10 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5161BRMZ10 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5161BRMZ10 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5161BRMZ10 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5161BRMZ10 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button 

AD5161BRMZ10 Thông tin chi tiết sản phẩm

GENERAL DESCRIPTION
The AD5161 provides a compact 3 mm × 4.9 mm packaged solution for 256-position adjustment applications. These devices perform the same electronic adjustment function as mechanical potentiometers or variable resistors, with enhanced resolution, solid-state reliability, and superior low temperature coefficient performance.

FEATURES
    256-position
    End-to-end resistance 5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ
    Compact MSOP-10 (3 mm × 4.9 mm) package
    Pin selectable SPI/I2C compatible interface
    Extra package address decode pin AD0
    Full read/write of wiper register
    Power-on preset to midscale
    Single supply 2.7 V to 5.5 V
    Low temperature coefficient 45 ppm/°C
    Low power, IDD = 8 µA
    Wide operating temperature −40°C to +125°C
    SDO output allows multiple device daisy-chaining
    Evaluation board available

APPLICATIONS
    Mechanical potentiometer replacement in new designs
    Transducer adjustment of pressure, temperature, position,
        chemical, and optical sensors
    RF amplifier biasing
    Gain control and offset adjustment




Số phần tương tự - AD5161BRMZ10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5161BRMZ10 AD-AD5161BRMZ10 Datasheet
503Kb / 20P
   256-Position SPI/I2C Selectable Digital Potentiometer
REV. B
AD5161BRMZ10-RL7 AD-AD5161BRMZ10-RL7 Datasheet
503Kb / 20P
   256-Position SPI/I2C Selectable Digital Potentiometer
REV. B
AD5161BRMZ100 AD-AD5161BRMZ100 Datasheet
503Kb / 20P
   256-Position SPI/I2C Selectable Digital Potentiometer
REV. B
AD5161BRMZ100-RL7 AD-AD5161BRMZ100-RL7 Datasheet
503Kb / 20P
   256-Position SPI/I2C Selectable Digital Potentiometer
REV. B
More results


Mô tả tương tự - AD5161BRMZ10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5161 AD-AD5161 Datasheet
1,002Kb / 20P
   256-Position SPI/I2C Selectable Digital Potentiometer
REV. 0
AD5161 AD-AD5161 Datasheet
361Kb / 7P
   256-Position SPI/I2C Selectable Digital Potentiometer
REV. 0
AD5161BRMZ100 AD-AD5161BRMZ100 Datasheet
503Kb / 20P
   256-Position SPI/I2C Selectable Digital Potentiometer
REV. B
AD5161 AD-AD5161_15 Datasheet
503Kb / 20P
   256-Position SPI/IC Selectable Digital Potentiometer
REV. B
AD5263 AD-AD5263_12 Datasheet
624Kb / 28P
   Quad, 15 V, 256-Position, Digital Potentiometer with Pin-Selectable SPI/I2C
Rev. F
AD5162BRMZ10 AD-AD5162BRMZ10 Datasheet
830Kb / 20P
   Dual, 256-Position, SPI Digital Potentiometer
REV. C
AD5162BRMZ2.5 AD-AD5162BRMZ2.5 Datasheet
830Kb / 20P
   Dual, 256-Position, SPI Digital Potentiometer
REV. C
AD5162 AD-AD5162_15 Datasheet
830Kb / 20P
   Dual, 256-Position, SPI Digital Potentiometer
REV. C
AD5160 AD-AD5160_15 Datasheet
480Kb / 16P
   256-Position SPI-Compatible Digital Potentiometer
REV. C
AD5160 AD-AD5160_09 Datasheet
467Kb / 16P
   256-Position SPI-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
More results




Giới thiệu về Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự, tín hiệu hỗn hợp và tín hiệu số (DSP) (ICS).
Công ty được thành lập vào năm 1965 và có trụ sở tại Norwood, Massachusetts.
ADI phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm hàng không vũ trụ và quốc phòng, ô tô, truyền thông, người tiêu dùng, công nghiệp, y tế, và kiểm tra và đo lường.
Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, ICS quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và tần số vô tuyến (RF) và các thành phần vi sóng, trong số các thành phần khác.
ADI dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp chất lượng cao, đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của họ.
Tập trung vào hiệu quả năng lượng và tính bền vững, ADI là một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp IC tương tự và tương tự, thúc đẩy những tiến bộ công nghệ và cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thách thức nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com