công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LCXH16374 bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

74LCXH16374 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện 74LCXH16374
tải về  74LCXH16374 tải về

kích thước tập tin   204.82 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold

74LCXH16374 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
74LCXH16374 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74LCXH16374
tải về  74LCXH16374 Click to download

kích thước tập tin   204.82 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold

74LCXH16374 bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor

74LCXH16374 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74LCXH16374 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74LCXH16374 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74LCXH16374 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74LCXH16374 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74LCXH16374 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74LCXH16374 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74LCXH16374 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74LCXH16374 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor 74LCXH16374 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor

74LCXH16374 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description
The LCXH16374 contains sixteen non-inverting D-type flip-flops with 3-STATE outputs and is intended for bus oriented applications. The device is byte controlled. A buffered clock (CP) and Output Enable (OE) are common to each byte and can be shorted together for full 16-bit operation.

Features
■ 5V tolerant control inputs and outputs
■ 2.3V–3.6V VCC specifications provided
■ 6.2 ns tPD max (VCC = 3.3V), 20 μA ICC max
■ Bushold on inputs eliminating the need for external pull-up/pull-down resistors
■ Power down high impedance outputs
■ ±24 mA output drive (VCC = 3.0V)
■ Implements patented noise/EMI reduction circuitry
■ Latch-up performance exceeds 500 mA
■ ESD performance:
    Human body model > 2000V
    Machine model > 200V
■ Also packaged in plastic Fine-Pitch Ball Grid Array (FBGA)




Số phần tương tự - 74LCXH16374

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74LCXH16374 FAIRCHILD-74LCXH16374 Datasheet
210Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
74LCXH16374G FAIRCHILD-74LCXH16374G Datasheet
210Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
74LCXH16374MEA FAIRCHILD-74LCXH16374MEA Datasheet
210Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
74LCXH16374MTD FAIRCHILD-74LCXH16374MTD Datasheet
210Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
74LCXH16374 FAIRCHILD-74LCXH16374_05 Datasheet
210Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
More results


Mô tả tương tự - 74LCXH16374

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VCXH16374FT TOSHIBA-TC74VCXH16374FT Datasheet
217Kb / 14P
   Low-Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
TC74VCXH162374FT TOSHIBA-TC74VCXH162374FT Datasheet
176Kb / 13P
   Low-Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
logo
Fairchild Semiconductor
74VCXH16374 FAIRCHILD-74VCXH16374 Datasheet
174Kb / 11P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
74ALVCH16374 FAIRCHILD-74ALVCH16374 Datasheet
97Kb / 7P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
74LCXH16374 FAIRCHILD-74LCXH16374_05 Datasheet
210Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
74LCXH162374 FAIRCHILD-74LCXH162374 Datasheet
207Kb / 11P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold and 26??Series Resistors in Outputs
74ALVCH162374 FAIRCHILD-74ALVCH162374 Datasheet
94Kb / 6P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold and 26??Series Resistors in Outputs
logo
ON Semiconductor
MC74LCX16374 ONSEMI-MC74LCX16374_12 Datasheet
133Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS 16-Bit D-Type Flip-Flop
July, 2012 ??Rev. 9
logo
Fairchild Semiconductor
74VCXH162374 FAIRCHILD-74VCXH162374 Datasheet
86Kb / 7P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold and 26廓 Series Resistors in Outputs
logo
Motorola, Inc
MC74LCX16374 MOTOROLA-MC74LCX16374 Datasheet
123Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE CMOS 16-BIT D-TYPE FLIP-FLOP
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com