công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4759A bảng dữ liệu (PDF) - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

1N4759A Datasheet PDF - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.
tên linh kiện 1N4759A
tải về  1N4759A tải về

kích thước tập tin   110.89 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  CHENDA [Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.microdiode.com/en
Logo CHENDA - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện ZENER DIODES

1N4759A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1N4759A Datasheet PDF - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

tên linh kiện 1N4759A
tải về  1N4759A Click to download

kích thước tập tin   110.89 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  CHENDA [Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.microdiode.com/en
Logo CHENDA - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện ZENER DIODES

1N4759A bảng dữ liệu (HTML) - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

1N4759A Datasheet HTML 1Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. 1N4759A Datasheet HTML 2Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. 1N4759A Datasheet HTML 3Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

1N4759A Thông tin chi tiết sản phẩm

Zener Voltage: 3.3-100V Peak Pulse Power: 1.0W

FEATURE
♦ Low zener impedance
♦ Low regulation factor
♦ Glass passivated junction
♦ High temperature soldering guaranteed:
   260 C/10S/9.5mm lead length at 5 lbs tension




Số phần tương tự - 1N4759A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
1N4759A VISHAY-1N4759A Datasheet
40Kb / 4P
   Silicon Power Z-Diodes
Rev. 2, 01-Apr-99
logo
Suntan Capacitors
1N4759A SUNTAN-1N4759A Datasheet
475Kb / 5P
   For use in stabilizing and clipping circuits with high
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N4759A TSC-1N4759A Datasheet
5Mb / 5P
   Glass Passivated Junction Silicon Zener Diode
logo
List of Unclassifed Man...
1N4759A ETC-1N4759A Datasheet
190Kb / 2P
   1W ZENER DIODE
logo
Anova Technologies CO.,...
1N4759A ANOVA-1N4759A Datasheet
240Kb / 3P
   Axial Lead Zener Diodes
More results


Mô tả tương tự - 1N4759A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
   ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
   ZENER DIODES Diodes
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMBZ5221B HSMC-HMBZ5221B Datasheet
86Kb / 12P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
1N4728 VISHAY-1N4728 Datasheet
46Kb / 3P
   Zener Diodes
18-Apr-02
logo
General Semiconductor
BZX84 GE-BZX84 Datasheet
396Kb / 9P
   Zener Diodes
logo
Motorola, Inc
1N2804 MOTOROLA-1N2804 Datasheet
145Kb / 4P
   ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
1N4681 GE-1N4681 Datasheet
40Kb / 2P
   ZENER DIODES
1N746 GE-1N746 Datasheet
36Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZY97-C3V9 VISHAY-BZY97-C3V9 Datasheet
164Kb / 5P
   Zener Diodes
29-Apr-02
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SMA4728 KEXIN-1SMA4728 Datasheet
1Mb / 5P
   Zener Diodes
1SMA5914 KEXIN-1SMA5914 Datasheet
1Mb / 4P
   Zener Diodes
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com