công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5144ABRUZ10 bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices

AD5144ABRUZ10 Datasheet PDF - Analog Devices
tên linh kiện AD5144ABRUZ10
tải về  AD5144ABRUZ10 tải về

kích thước tập tin   784.62 Kbytes
Page   36 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện The AD5124/AD5144/AD5144A potentiometers provide a nonvolatile solution for 128-/256-position adjustment applications, offering guaranteed low resistor tolerance errors of 짹8% and up to 짹6 mA current density in the Ax, Bx, and Wx pins.

AD5144ABRUZ10 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AD5144ABRUZ10 Datasheet PDF - Analog Devices

tên linh kiện AD5144ABRUZ10
tải về  AD5144ABRUZ10 Click to download

kích thước tập tin   784.62 Kbytes
Page   36 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện The AD5124/AD5144/AD5144A potentiometers provide a nonvolatile solution for 128-/256-position adjustment applications, offering guaranteed low resistor tolerance errors of 짹8% and up to 짹6 mA current density in the Ax, Bx, and Wx pins.

AD5144ABRUZ10 bảng dữ liệu (HTML) - Analog Devices

Back Button AD5144ABRUZ10 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD5144ABRUZ10 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD5144ABRUZ10 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5144ABRUZ10 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5144ABRUZ10 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5144ABRUZ10 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5144ABRUZ10 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5144ABRUZ10 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5144ABRUZ10 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5144ABRUZ10 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button 

AD5144ABRUZ10 Thông tin chi tiết sản phẩm

GENERAL DESCRIPTION
The AD5124/AD5144/AD5144A potentiometers provide a nonvolatile solution for 128-/256-position adjustment applications, offering guaranteed low resistor tolerance errors of ±8% and up to ±6 mA current density in the Ax, Bx, and Wx pins.
The low resistor tolerance and low nominal temperature coefficient simplify open-loop applications as well as applications requiring tolerance matching.
The linear gain setting mode allows independent programming of the resistance between the digital potentiometer terminals, through the RAW and RWB string resistors, allowing very accurate resistor matching.
The high bandwidth and low total harmonic distortion (THD) ensure optimal performance for ac signals, making these devices suitable for filter design.

FEATURES
    10 kΩ and 100 kΩ resistance options
    Resistor tolerance: 8% maximum
    Wiper current: ±6 mA
    Low temperature coefficient: 35 ppm/°C
    Wide bandwidth: 3 MHz
    Fast start-up time < 75 µs
    Linear gain setting mode
    Single- and dual-supply operation
    Independent logic supply: 1.8 V to 5.5 V
    Wide operating temperature: −40°C to +125°C
    4 mm × 4 mm package option

APPLICATIONS
    Portable electronics level adjustment
    LCD panel brightness and contrast controls
    Programmable filters, delays, and time constants
    Programmable power supplies




Số phần tương tự - AD5144ABRUZ10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5144ABRUZ10 AD-AD5144ABRUZ10 Datasheet
829Kb / 36P
   Quad Channel, 128-/256-Position, I2C/SPI, Nonvolatile Digital Potentiometer
AD5144ABRUZ10-RL7 AD-AD5144ABRUZ10-RL7 Datasheet
829Kb / 36P
   Quad Channel, 128-/256-Position, I2C/SPI, Nonvolatile Digital Potentiometer
AD5144ABRUZ100 AD-AD5144ABRUZ100 Datasheet
829Kb / 36P
   Quad Channel, 128-/256-Position, I2C/SPI, Nonvolatile Digital Potentiometer
AD5144ABRUZ100-RL7 AD-AD5144ABRUZ100-RL7 Datasheet
829Kb / 36P
   Quad Channel, 128-/256-Position, I2C/SPI, Nonvolatile Digital Potentiometer
More results


Mô tả tương tự - AD5144ABRUZ10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5122 AD-AD5122 Datasheet
649Kb / 32P
   The AD5122/AD5142 potentiometers provides a nonvolatile solution for 128-/256-position adjustment applications, offering guaranteed low resistor tolerance errors of 짹8% and up to 짹6 mA current density in the Ax, Bx, and Wx pins.
REV. 0
AD5111 AD-AD5111 Datasheet
458Kb / 24P
   Single-Channel, 128-/64-/32-Position, Up/Down, 짹8% Resistor Tolerance, Nonvolatile Digital Potentiometer
REV. 0
AD5111BCPZ10-RL7 AD-AD5111BCPZ10-RL7 Datasheet
515Kb / 24P
   Single-Channel, 128-/64-/32-Position, Up/Down, 짹8% Resistor Tolerance, Nonvolatile Digital Potentiometer
REV. A
AD5110 AD-AD5110 Datasheet
524Kb / 28P
   Single-Channel, 128-/64-/32-Position, I2C, 짹8% Resistor Tolerance, Nonvolatile Digital Potentiometer
REV. 0
AD5252 AD-AD5252 Datasheet
859Kb / 28P
   Dual 64-and 256-Position I2C Nonvolatile Memory Digital Potentiometers
REV. 0
AD5116 AD-AD5116 Datasheet
455Kb / 16P
   Single-Channel, 64-Position, Push Button, 짹8% Resistor Tolerance, Nonvolatile Digital Potentiometer
REV. 0
AD5200BRM50 AD-AD5200BRM50 Datasheet
1Mb / 15P
   256-Position and 33-Position Digital Potentiometers
REV. D
AD5200BRM10 AD-AD5200BRM10 Datasheet
1Mb / 15P
   256-Position and 33-Position Digital Potentiometers
REV. D
AD5201 AD-AD5201 Datasheet
749Kb / 16P
   256-Position and 33-Position Digital Potentiometers
REV. B
AD5200 AD-AD5200_15 Datasheet
1Mb / 15P
   256-Position and 33-Position Digital Potentiometers
REV. D
More results




Giới thiệu về Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự, tín hiệu hỗn hợp và tín hiệu số (DSP) (ICS).
Công ty được thành lập vào năm 1965 và có trụ sở tại Norwood, Massachusetts.
ADI phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm hàng không vũ trụ và quốc phòng, ô tô, truyền thông, người tiêu dùng, công nghiệp, y tế, và kiểm tra và đo lường.
Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, ICS quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và tần số vô tuyến (RF) và các thành phần vi sóng, trong số các thành phần khác.
ADI dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp chất lượng cao, đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của họ.
Tập trung vào hiệu quả năng lượng và tính bền vững, ADI là một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp IC tương tự và tương tự, thúc đẩy những tiến bộ công nghệ và cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thách thức nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com